Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S40HT Datasheet(PDF) 13 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # S40HT
Description  Submersible High Temperature Effluent Pumps
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

S40HT Datasheet(HTML) 13 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Back Button S40HT Datasheet HTML 8Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 9Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 10Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 11Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 12Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 13Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 14Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 15Page - Pentair plc. All rights reserved. S40HT Datasheet HTML 16Page - Pentair plc. All rights reserved.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
5
411 0895 EC3
1
2
4
5
6
7
13
14
6
15A
15B
16
17
3
8
9
10
11
12
VUE ÉCLATÉE - SÉRIE S40HT
• Pièces non illustrées.
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
Réf.
Désignation
Qté
S40HT-11P 1/3
ch 115 V
S40HT 1/3 ch
115 V
1
Cordon électrique
1
PW117-226-TSE
PW117-106-TSE
2
Connecteur du cordon électrique
1
PS17-46P
–
3
Anneau de levage
1
U97-128
U97-128
4
Bouchon fileté mâle de 1/4 de pouce
NPT
1
U78-57DT
U78-57DT
5
Carter supérieur du moteur
1
PW18-22F
PW18-22
6
Vis à chapeau n° 10-32 x 3/4 de po
6
U30-482SS
U30-482SS
7
Disque isolant
1
PS18-82
PS18-82
8
Vis à chapeau n° 10-32 x 3 1/8 po
2
U30-949ZP
U30-949ZP
9
Ensemble rotor/stator
1
PS218-151
PS218-151
10
Collier du cordon de l'interrupteur*
1
CC0030-13
–
11
Vis à chapeau n° 8-32 x 1/2 po*
1
U30-539SS
–
12
Interrupteur à flotteur à fonctionnement
automatique*
1
PW217-25
–
13
Joint torique
1
U9-339
U9-339
14
Carter inférieur du moteur
1
PW18-23AA
PW18-23AA
15A
Tête fixe du joint d’arbre
1
U9-379A
U9-379A
15B
Bague d’appui rotative du joint d’arbre
1
U9-321A
U9-321A
16
Impulseur
1
PW5-5
PW5-5
17
Volute
1
PW1-4
PW1-4
•
Huile diélectrique
1
U197-8A
U197-8A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com