Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WS2832 Datasheet(PDF) 1 Page - WORLDSEMI CO., LIMITED

Part # WS2832
Description  LED lamp
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WORLDSEMI [WORLDSEMI CO., LIMITED]
Direct Link  http://www.world-semi.com/
Logo WORLDSEMI - WORLDSEMI CO., LIMITED

WS2832 Datasheet(HTML) 1 Page - WORLDSEMI CO., LIMITED

  WS2832 Datasheet HTML 1Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS2832 Datasheet HTML 2Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS2832 Datasheet HTML 3Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS2832 Datasheet HTML 4Page - WORLDSEMI CO., LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
WS2832
LED 灯串控制芯片
http://www.world-semi.com
特性及功能
● 控制电路使用较少的外围器件,使用方便。
● 控制电路供电电压在DC3.0V~5.0V,适用于大部分
充电电池。
● 双路无级输出,可直接推动LED灯串.
● 控制电路可实现定时开关功能,具体为开6小时,
关18小时,依次循环。
● 内置九段功能选择模式,再利用按键,循环改变花
样,每按一下改变一段变化花样.功能如下:
第一段:自动连续变换各段(从第二段到第七段)
第二段:波浪前进后退
第三段:双灯跑马
第四段:单灯渐明渐暗
第五段:星星闪烁带跑马变换
第六段:双灯同时渐明渐暗
第七段:星星闪烁
第八段:全亮
第九段:关断
主要应用领域
● LED圣诞灯串
● LED铜线灯串
● 其它各类LED灯具
产品概述
WS2832 是一款低功耗的双路多功能灯串控制器,内建驱动电路、定时电路、多功能控制电路,外接零件少,
仅使用单一个按键可循环选择所需的花样,具备
AUTO 段可自动换段,变换花样。通过外接晶振可以实现循环
开关功能,通过外接
EEPROM 还可以实现花样记忆功能。主要用于三节或四节充电电池以及单节锂电池供电的
LED 圣诞灯串、装饰灯串、广告等。
引出端排列及管脚定义 :
序号
符号
管脚名
功 能 描 述
1
OSC1
晶振脚
时钟信号
2
OSC2
晶振脚
时钟信号
3
GND
电源地
信号接地和电源接地
4
VDD
电源正极
电源输入
5
L2
数据输出
输出端口一
6
L4
数据输出
输出端口二
7
NC
空管脚
悬空
8
TG
模式控制
模式选择


Similar Part No. - WS2832

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
WORLDSEMI CO., LIMITED
WS2835-3535 WORLDSEMI-WS2835-3535 Datasheet
579Kb / 8P
SPECIFICATIONS FOR SURFACE MOUNT LED
More results

Similar Description - WS2832

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AUK corp
SG3317 AUK-SG3317_1 Datasheet
181Kb / 4P
LED Lamp
logo
BRIGHT LED ELECTRONICS ...
BL-B3434 BRIGHT-BL-B3434 Datasheet
281Kb / 5P
LED LAMP
logo
EPIGAP optoelectronic G...
ELD-525-524 EPIGAP-ELD-525-524 Datasheet
93Kb / 1P
LED - Lamp
ELD-625-323 EPIGAP-ELD-625-323 Datasheet
93Kb / 1P
LED - Lamp
ELD-720-324 EPIGAP-ELD-720-324 Datasheet
93Kb / 1P
LED - Lamp
ELD-760-524 EPIGAP-ELD-760-524 Datasheet
95Kb / 1P
LED - Lamp
ELD-810-344 EPIGAP-ELD-810-344 Datasheet
100Kb / 2P
LED - Lamp
ELD-840-325 EPIGAP-ELD-840-325 Datasheet
195Kb / 3P
LED - Lamp
ELD-880-015 EPIGAP-ELD-880-015 Datasheet
168Kb / 3P
LED - Lamp
ELD-880-525-3 EPIGAP-ELD-880-525-3 Datasheet
95Kb / 1P
LED - Lamp
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com