Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WS-5050RGB Datasheet(PDF) 3 Page - WORLDSEMI CO., LIMITED

Part # WS-5050RGB
Description  RGB SMD LED
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WORLDSEMI [WORLDSEMI CO., LIMITED]
Direct Link  http://www.world-semi.com/
Logo WORLDSEMI - WORLDSEMI CO., LIMITED

WS-5050RGB Datasheet(HTML) 3 Page - WORLDSEMI CO., LIMITED

  WS-5050RGB Datasheet HTML 1Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS-5050RGB Datasheet HTML 2Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS-5050RGB Datasheet HTML 3Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS-5050RGB Datasheet HTML 4Page - WORLDSEMI CO., LIMITED WS-5050RGB Datasheet HTML 5Page - WORLDSEMI CO., LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
TF-5050RGB-04
WI-ENG-DS-001 Rev:A/0
3/5
0.2 0.4
0.6
1.0
0.8
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
-10°
-20°
-30°
-40°
-50°
-60°
-70°
-80°
Lighting Angle / 發光角度:
■Absolute maximum ratings/最大絕對額定值
■Opto-Electronical Specification/光電參數規格
Parameter
參數
Symbol
符號
Value
數值
Unit
單位
Forward Current
正向電流
If
R/G/B=20
mA
Reverse Voltage
反向電壓
Vr
5
V
Operating Temperature
工作溫度
Topr
-25~+85
℃
Storage Temperature
儲存溫度
Tstg
-35~+85
℃
Soldering temperature
焊接溫度
Tsol
260±5℃
(for4sec)
℃
Power Dissipation
功率消耗
Pd
R=40
mW
G/B=60
Pulse Current
脈衝電流
IFP
100
mA
Parameter
參數
Symbol
符號
Category
类型
Min
最小值
Typ
平均值
Max
最大值
Unit
單位
Tolerance
误差值
Test Conditinos
測試條件
Forward Voltage
正向電壓
Vf
R
1.80
--
2.10
V
± 0.05V
IF/ 正 向 電
流
R/G/B=20
mA
Test Temperature
測試溫度
=25℃
G
2.80
--
3.20
B
3.0
--
3.40
Luminous
Intensity
發光強度
IV
R
400
--
--
mcd
± 60 mcd
G
1000
--
--
B
300
--
--
Wavelength
波长
WD
R
620
--
625
nm
±1nm
G
515
--
520
B
460
--
465
Chromatic current
光譜座標
X
/
--
--
--
/
±0.005
Y
/
--
--
--
/
±0.005
Luminous Flux
光通量
Φ
R
--
--
--
Lm
±0.1 Lm
G
--
--
--
B
--
--
--
Lighting Angle
發光角度
θ
/
115
120
125
deg
±2
Reverse Current
反向電流
IR
/
--
--
20
μA
±0.1
μA
Vr=5V



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com