Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FHA Datasheet(PDF) 1 Page - TOKYO SEIMITSU CO., LTD

Part # FHA
Description  E xcellent Resistance in the Severe Envir onments
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ACCRETECH [TOKYO SEIMITSU CO., LTD]
Direct Link  http://www.accretech.jp/english/index.html
Logo ACCRETECH - TOKYO SEIMITSU CO., LTD

FHA Datasheet(HTML) 1 Page - TOKYO SEIMITSU CO., LTD

  FHA Datasheet HTML 1Page - TOKYO SEIMITSU CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
高精度/High Precision
小型光学スケール内蔵により、高精度ペンシル型ゲージを実現。
High Precision pencil type gage is realized using small optical scale
system.
小型・省スペース/Compact Design
ペンシル型(最大径Φ10)により、隣接した多点測定が可能です。
Multipoint Measuring in closely-spaced areas is possible by this slim-
shaped gages.
コストパフォーマンス/Cost & Performance
高性能ながら業界トップクラスの低価格。
High Performance and Low Price are achieved both.
防水性/Waterproofness
保護等級IP67準拠で、高い耐環境性。
PHA has excellent resistance to environment with IP67.
耐久性/High Durability
保護等級IP67準拠で、高い耐環境性。
PHA has excellent durability using less-wearing bearing. PHA has
achieved up to 70 million strokes(under our test conditions).
ナット締めタイプをラインナップに追加。
The nut-fixing type was released.
最小13mm 間隔で隣接した多点測定が可能。
Multipoint Measuring is possible at intervals of 13mm.
優れた耐環境性
Excellent Resistance in the Severe Environments
対応管制部/Readouts & Interface Unit
外観図/Outer Appearance/Dimensions Diagram
ベアリング内輪の平面度を測定
The flatness of the bearing is measured.
○ナット締め
Nut-fixing
○割りスリーブ
Split sleeve
○割り締め
Split clamp
仕様/Specifications
RoHS
PHA シリーズ
ペンシル型高精度デジタル測長器
型式/Model
PHA-13W
PHA-13WL
PHA-26W
PHA-26WL
商品コード/Product code
0905505
0905515
0905525
0905535
測定範囲 (mm)/Measuring range (mm)
13
26
分解能( μ m)/Resolution ( μ m)
0.1
測定精度 ( μ m/20℃ )/Measuring accuracy ( μ m at 20℃ )
0.8
1.0
繰返し精度(μ m)/Repeatability ( μ m)
0.2
測定力 (N)
Measuring force (N)
下向き/Downward
0.2-1.5
0.2-1.7
横向き/Horizontal
0.2-1.5
0.2-1.5
上向き/Upward
0.2-1.5
0.2-1.3
質量 (g) ( 本体のみ)/Weight, w/o cable (g)
45
61
75
91
防水性/Protection(Waterproof)
IP67
ケーブル長/
Cable Length
3 m ※延長ケーブル3m(0905800) 6m(0905801)/3 m ※ 3m(0905800), 6m(0905801)
NEW!!
NEW!!
MINICOM-XD
PULCOM-V10A
PULCOM-V11D
・コンパクトで低価格(小規模測定システムに最適)
・タッチパネル/ アイコン表示により直感的な操作
が可能
・充実した機能を搭載( 任意演算入力、ピークホー
ルド機能)
・PHA 接続可能本数:2 本
・Compact and Low Price Available
(easy to start laboratory measuring system)
・Touch-Panel Icons Operation
・Various Practical Functions
(user-modify arithmetric calc. input/Peak Value
Holding function, etc.)
・Max Connectable PHA: 2 gages
・豊富な拡張性(LVDT との混在システムも構築可能)
・高い演算機能と高速サンプリングを実現
・PHA 接続可能本数:4 本
(接続にはPHA 専用拡張ボードが必要。
詳細はお問い合わせください。)
・Various Scalability for Measuring System
(e.g. Building LVDTmixed System is possible)
・Multi-functional Calculation app.
and High Sampling Rate
・Max Connectable PHA: 4 gages
(additionally need the extension board for PHA.
For further details, ask our office.)
・PULCOM-V10A 用の拡張ユニット
・PHA 接続可能本数:最大32 本
[ V10A【4本】+ V11D ×【最大7台】×【4 本/台】]
・Extension Unit for PULCOM-V10A
・Max Connectable PHA: 32 gages
[V10A(4 gages) +( V11D× (Max. 7 units)
× (4 gages/unit))]=32 (gages in total)
127
31
14
14
27
31
18
18
14
78
78.5
Min 46
Min 46
182.5
110.5
54
18
1/8 鋼球
1/8Steel ball
1/8 鋼球 /1/8Steel ball
1/8 鋼球 /1/8Steel ball
1/8 鋼球
1/8Steel ball
41.8
(SR1.588)
(SR1.588)
(SR1.588)
(ストローク )
Stroke
(ストローク )
Stroke
41.8
41.8
R35
R35
R35
φ
5.6 × 3 m
φ
5.6 × 3 m
φ
5.6 × 3 m
LF10WBP-12P
LF10WBP-12P
LF10WBP-12P
可動部最小曲げ R
Minimum bending radius
可動部最小曲げ R
Minimum bending radius
可動部最小曲げ R
ケーブル
Cable
ケーブル
127.5
プラグ※
Plug ※
※ プラグを取り外し、
M5 の継手を付け
真空引きすることで、
リトラクト可能
※ For vacuum suction
and retracting,
replace the attached
plug with a M5 fitting.
※ プラグを取り外し、
M5 の継手を付け
真空引きすることで、
リトラクト可能
※ For vacuum suction
and retracting,
replace the attached
plug with a M5 fitting.
27
14
41.8
(SR1.588)
R35
φ
5.6 × 3 m
LF10WBP-12P
54
18
110
PHA-13W
PHA-13WL
PHA-26WL
PHA-26W
・外径測定例
Outer Diameter measurement
・段差測定例
Step measurement
アプリケーション/Application
外径測定、段差測定、厚さ測定、多点測定、他。
Measuring Outer Diameter, Step, Thickness, and Several Points of
workpieces, etc.
High Precision Digital Measuring Instruments
高精度デジタル測長器
HighPrecisionDigitalMeasuringinstruments
ペンシル型高精度デジタル測長器
※延長ケーブルにより延長可能
※ Extension cable(product code)
ケーブル
Cable
(ストローク )
Stroke
(ストローク )
Stroke
ケーブル /Cable
可動部最小曲げ R/Minimum bending radius
プラグ※
Plug ※


Similar Part No. - FHA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
FHA-M3-10 ETC-FHA-M3-10 Datasheet
5Mb / 36P
SELF-CLINCHING STUDS AND PINS
logo
LEMO Connectors
FHA.MH.03C.XLZT56N LEMO-FHA.MH.03C.XLZT56N Datasheet
67Kb / 3P
Plug - Straight
FHA.MH.03C.XLZT76N LEMO-FHA.MH.03C.XLZT76N Datasheet
67Kb / 3P
Plug - Straight
FHA.MH.03E.XLZT76N LEMO-FHA.MH.03E.XLZT76N Datasheet
66Kb / 2P
Plug - Straight
FHA.MH.312.XLAC82N LEMO-FHA.MH.312.XLAC82N Datasheet
67Kb / 3P
Plug - Straight
More results

Similar Description - FHA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
AR62 ETC2-AR62 Datasheet
69Kb / 3P
Causes severe burns.
J7648P ETC2-J7648P Datasheet
224Kb / 6P
40MM 50MM SEVERE SERVICE GAUGE
logo
STMicroelectronics
AN3110 STMICROELECTRONICS-AN3110 Datasheet
276Kb / 10P
Using the STVM100 to automatically adjust VCOM voltage in e-paper
07-Jan-2010
UM0575 STMICROELECTRONICS-UM0575 Datasheet
727Kb / 20P
The e-STARTER demonstration board
13-Feb-2008
logo
International Rectifier
IRFHE4250DPBF IRF-IRFHE4250DPBF_15 Datasheet
382Kb / 12P
Low thermal resistance path to the PCB
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
MNTS MERITEK-MNTS Datasheet
124Kb / 5P
Multilayer structure allows diverse resistance values in the same B constant
logo
Littelfuse
PGM-8600 LITTELFUSE-PGM-8600 Datasheet
1Mb / 1P
The PGM-8600 relay monitors the insulation resistance
logo
Cyntec Co., Ltd.
SA10200542 CYNTEC-SA10200542 Datasheet
1Mb / 7P
SA10200542, The Platinum Resistance temperature sensor (PT-RTD)
SA10260539 CYNTEC-SA10260539 Datasheet
1Mb / 7P
SA10260539, The Platinum Resistance temperature sensor (PT-RTD)
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX16550EVKIT MAXIM-MAX16550EVKIT Datasheet
764Kb / 12P
Detection and Isolation of Severe Overcurrent in Less than 5關s
Rev 2; 8/20
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com