Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6828 Datasheet(PDF) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Part # HT6828
Description  4.7W anti-shaving double channel D class audio power amplifier
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HEROIC [Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.heroic.com.cn/en/index.asp
Logo HEROIC - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

HT6828 Datasheet(HTML) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

  HT6828 Datasheet HTML 1Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT6828 Datasheet HTML 2Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT6828 Datasheet HTML 3Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
HT6828
4.7W 防削顶 D 类音频功率放大器
版权所有
©2015, 嘉兴禾润电子科技有限公司
-2-
01/2015 – V1.0
引脚信息
1
2
3
4
16
15
14
13
CTRLL
VREFL
INL-
INL+
OUTL+
GNDL
OUTR-
SOP16L 顶视图
5
6
7
8
9
10
11
12
CTRLR
VREFR
INR-
INR+
OUTR+
VDDR
GNDR
OUTL-
VDDL
引脚定义*1
SOP
引脚号
引脚
名称
I/O
ESD
保护电路
功能
1
CTRLL
I
PN
左声道
ACF和关断模式控制端
2
VREFL
A
PN
左声道模拟参考电压
3
INL-
A
PN
左声道反相输入端(差分
-)
4
INL+
A
PN
左声道同相输入端(差分
+)
5
CTRLR
I
PN
右声道
ACF和关断模式控制端
6
VERFR
A
PN
右声道模拟参考电压
7
INR-
A
PN
右声道反相输入端(差分
-)
8
INR+
A
PN
右声道同相输入端(差分
+)
9
OUTR+
O
-
右声道同相输出端(
BTL+)
10
VDDR
Power
-
右声道电源
11
GNDR
GND
-
右声道地
12
OUTR-
O
-
右声道反相输出端(
BTL-)
13
OUTL-
O
左声道反相输出端(
BTL-)
14
VDDL
Power
左声道电源
15
GNDL
GND
左声道地
16
OUTL+
O
左声道同相输出端(
BTL+)
.注1 I: 输入端
O: 输出端
A: 模拟端
当大于
VDD的电压外加于PN保护型端口(ESD保护电路由PMOS和NMOS组成)时,PMOS电路将有漏电流流过。



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com