Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6871MT Datasheet(PDF) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Part # HT6871MT
Description  HT6871 Brief Introduction
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HEROIC [Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.heroic.com.cn/en/index.asp
Logo HEROIC - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

HT6871MT Datasheet(HTML) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

  HT6871MT Datasheet HTML 1Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT6871MT Datasheet HTML 2Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT6871MT Datasheet HTML 3Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT6871MT Datasheet HTML 4Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT6871MT Datasheet HTML 5Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT6871MT Datasheet HTML 6Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
HT6871
版权所有
©2011, 嘉兴禾润电子科技有限公司
-2-
03/2011 – V1.0
3.4W低EMI防削顶单声道免滤波D类音频功率放大器
特点
・防削顶失真功能
(Anti-Clipping Function, ACF)
・优异的全带宽
EMI抑制性能
・免滤波器数字调制,直接驱动扬声器
・输出功率(
WLCSP-9)
3.4 W (VDD=5.0V, RL=4Ω, THD+N=10%)
・输出功率(
SOP-8)
2.5 W (VDD=5.0V, RL=4Ω, THD+N=10%)
・高效率
91% (VDD=5.0V, RL=8Ω, PO=1W, WLCSP-9)
88% (VDD=3.6V, RL=8Ω, PO=0.6W, WLCSP-9)
89% (VDD=5.0V, RL=8Ω, PO=1W, SOP-8)
・卓越的
“咔嗒-噼噗”(Click-Pop)噪声抑制性能
・高信噪比
SNR:95dB (VDD=5V, Av=18dB)
・低关断电流:
0.01µA
・过流保护功能
・过热保护功能
・欠压异常保护功能
・无铅封装,
SOP-8和WLCSP-9
应用
・便携式音箱
・
USB音箱
・
iphone/ipod/MP3 docking
・数码相框
・
PMP/MP4/MP5播放器
・导航仪
GPS
・便携式游戏机
・手机
・掌上电脑
PDAs
概述
HT6871是一款低EMI的,防削顶失真的,单声
道免滤波
D类音频功率放大器。在5V电源,10%
THD+N,4Ω负载条件下,输出3.4W功率(WLCSP-9
封装),在各类音频终端应用中维持高效率并提供
AB
类放大器的性能。
HT6871的最大特点是防削顶失真(ACF)输出
控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅
度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自
适应地防止在电池应用中由电源电压下降所造成的
输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,
并保护扬声器免受过载损坏。针对不同应用需求,防
削顶具有
ACF-1和ACF-2两种模式,分别对应约3%
和
10%最大THD+N,同时芯片具有ACF-Off 模式。
HT6871具有独有的电磁辐射(EMI)抑制技术
和优异的全带宽低辐射性能,辐射水平在不加任何辅
助设计时仍远在
FCC Part15 Class B 标准之下,不
仅避免了干扰其他敏感电路还降低了系统设计难度。
HT6871内部集成免滤波器数字调制技术,能够
直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失
真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器件节
省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。
此外,
HT6871内置的关断功能使待机电流最小
化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源
欠压异常保护等功能。
典型应用图
CS
1µF
VDD
EMI抑制
+
输出驱动
数字
PWM
调制器
前置
放大
ACF
数字控制
关断
控制
OCP
OTP
UVLO
载波
发生器
OUT+
OUT-
GND
CTRL
CB
1µF
BYPASS
IN+
IN-
CIN
33nF
CIN
33nF
单端
输入
HT6871
RIN
12k
RIN
12k
1
2
3
4
6
5
8
7
RPD
S1



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com