Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT8693SP Datasheet(PDF) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Part # HT8693SP
Description  10W anti-breaking mono D-class audio amplifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HEROIC [Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.heroic.com.cn/en/index.asp
Logo HEROIC - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

HT8693SP Datasheet(HTML) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

  HT8693SP Datasheet HTML 1Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693SP Datasheet HTML 2Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
HT8693
单声道音频功放
版权所有
©2015, 嘉兴禾润电子科技有限公司
-2-
01/2015 – V1.0
引脚信息
引脚定义*1
SOP8L-PP
引脚号
引脚
名称
I/O
功能
1
ABD
I
AB类模式和D类模式控制端
2
CTRL
I
ACF模式和关断模式控制端
3
VDD
Power
电源
4
OUT-
O
反相输出端(
BTL-)
5
GND
Ground
6
OUT+
O
同相输出端(
BTL+)
7
IN+
A
同相输入端(差分
+)
8
IN-
A
反相输入端(差分
-)
1 I: 输入端
O: 输出端
A: 模拟端
当大于
VDD的电压外加于PN保护型端口(ESD保护电路由PMOS和NMOS组成)时,PMOS电路将有漏电流流过。
订购信息
H
T
8
6
9
3
XX
产品型号
封装形式
顶面标记
工作温度范围
包装和供货形式
HT8693SP
SOP8L-PP
HT8693SP
UVWXYZ *2
-40℃~85℃
(扩展工业级)
管装
100片/管
2:WXYZ/UVWXYZ为内部生产跟踪随机编码。
3:除特殊说明外,以下页面的数据内容均针对SOP8L-PP封装形式的HT8693型号产品。
嘉兴禾润电子科技有限公司
Jiaxing Heroic Electronic Technology Co., Ltd.
地址
:
浙江省嘉兴市凌公塘路
3339号JRC大厦A座三层
Add:
A 3rd floor, JRC Building, No. 3339, LingGongTang Road, Jiaxing, Zhejiang Province
销售
/Sales:
0573-82583866
支持
/Support:
0573-82586151
传真
/Fax:
0573-82585078
E-mail:
sales@heroic.com.cn
网址
/Website:
www.heroic.com.cn
封装形式



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com