Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT8696SP Datasheet(PDF) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Part # HT8696SP
Description  9.5W anti-sharpening dual channel Class D audio power amplifier
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HEROIC [Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.heroic.com.cn/en/index.asp
Logo HEROIC - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

HT8696SP Datasheet(HTML) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

  HT8696SP Datasheet HTML 1Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8696SP Datasheet HTML 2Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8696SP Datasheet HTML 3Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
HT8696
双声道音频功放
版权所有
©2015, 嘉兴禾润电子科技有限公司
-2-
01/2015 – V1.0
引脚信息
1
2
3
4
5
6
7
8
0
OUTR+
INR+
INR-
CTRL
SOP16L-PP顶视图
16
15
14
13
12
11
10
9
NC
NC
VDD
VDD
GND
VDD
OUTR-
INL-
INL+
OUTL+
GND
OUTL-
引脚定义*1
SOP
引脚号
引脚
名称
I/O
功能
1
OUTR+
O
右声道同相输出端(
BTL+)
2
INR+
A
右声道同相输入端(差分
+)
3
INR-
A
右声道反相输入端(差分
-)
4
CTRL
I
ACF和关断模式控制端
5,6
NC
7,8,14
VDD
Power
电源
9
OUTL-
O
左声道反相输出端(
BTL-)
10,16
GND
Ground
11
OUTL+
O
左声道同相输出端(
BTL+)
12
INL+
A
左声道同相输入端(差分
+)
13
INL-
A
左声道反相输入端(差分
-)
15
OUTR-
O
右声道反相输出端(
BTL-)
1 I: 输入端
O: 输出端
A: 模拟端
当大于
VDD的电压外加于PN保护型端口(ESD保护电路由PMOS和NMOS组成)时,PMOS电路将有漏电流流过。
订购信息
H
T
8
6
9
6
XX
产品型号
封装形式
顶面标记
工作温度范围
包装和供货形式
HT8696SP
SOP16L-PP
HT8696SP
UVWXYZ *2
-40℃~85℃
(扩展工业级)
管装
50片/管
2:WXYZ/UVWXYZ为内部生产跟踪随机编码。
注:除特殊说明外,以下页面的数据内容均针对
SOP16L-PP封装形式的HT8696型号产品。
封装形式



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com