Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP1001 Datasheet(PDF) 4 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1001
Description  High Performance Current Model PWM / PFM Switch Power Controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1001 Datasheet(HTML) 4 Page - Billiton Ltd.

  TP1001 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.2
极限值范围
参数
极限值
单位
电源输入 V
CC
-0.3~12
V
OB、CS 端口电压
-0.3~12
V
FB 端口电压
-0.3~12
V
工作结温度
150
℃
存储温度
-55~150
℃
焊接温度(10S)
260
℃
电性能参数
(T
A=25℃,Vout=5V,TP1001 为例,有特别说明除外。
)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
芯片工作电源
启动阈值电压
VCC(ST)
VCC 从 0 上升
6.5
7
7.5
V
最小工作电压
VCC(MIN)
VCC 下降
2
V
最大工作电压
VCC(MAX)
VCC(ST)+1.5
VCC(ST)+2
VCC(ST)+2.5
V
芯片工作电流
ICC(OPR)
VCC=5V,芯片启
动后(无负载)
650
760
1000
μA
芯片启动电流
IST
VCC=5V,芯片启
动前
3.5
5
μA
FB 反馈
FB轻载反馈电压
VFB
167
mV
FB 上拉电流
FB
I
200
300
400
μA
电流采样
电流采样电压
VCS
740
mV
CS 端漏电流
ICS
VIS=4V
0.5
μA
三极管基区驱动
OB 驱动电流
40
50
65
mA
OB 下拉
NMOS 管内阻
ON
R
sin
0.48
k
IA
0.83
1.5
Ω
开关频率
SW
f
输出满载
54
60
66
KHz
其他参数
前沿消隐时间
LEB
t
300
ns
温度保护点
MAX
T
120
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com