Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP1550 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1550
Description  High Accuracy ContaInment / Constant Flow Control
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1550 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP1550 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.1
高精度恒压/恒流控制器—TP1550
概述
TP1550 是一款高精度恒流/恒压反馈控制芯片,配合 AC-DC 副边反馈芯片,应用于适配器和
LED 驱动方案中。芯片内部集成了 431 及外围分压电阻和补偿电阻,并且集成了恒流控制功能,因
此外围器件少、系统成本低、可靠性高、稳定性高
,生产简单免调试。
特性
·最低成本方案,外围仅需一个电阻两个电容
·集成
CV/CC 控制
·高精度的
5V 恒压输出
·可调节的恒流电流,恒流采样电压仅
100mV
·集成
TL431 及外围的分压电阻和补偿网络
·小尺寸
TO-94,SOT23-5 封装
应用
充电器、适配器
白光
LED 驱动器
小家电电源转换器等
典型电路
图
1 典型应用电路图
图中
TP1001 为我公司一款高性能 PWM/PFM AC-DC 电源控制器,详细参考 TP1001 规格书。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com