Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP7660 Datasheet(PDF) 3 Page - Billiton Ltd.

Part # TP7660
Description  Voltage-voltage deflector
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP7660 Datasheet(HTML) 3 Page - Billiton Ltd.

  TP7660 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP7660 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP7660 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP7660 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP7660 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP7660 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
地址: 南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 49 号楼 403 室
邮编:
210002
电话: 025-84808234
85997679
传真: 025-84803234
E-mail: top_power998@163.com
3
极限参数
极限参数
极限参数
极限参数:
:
:
:
电源电压
8.5V
功耗 SOP-8
470mW
工作温度 T
A
-40℃~125℃
导线焊接温度(10 秒)
260℃
电特性
电特性
电特性
电特性:
:
:
:
(TA=25℃,VDD=5V 除非特别说明)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
电源电压
1.2
8.0
V
IQ
无负载电流
RL=∞
20
40
uA
ROUT
输出电阻
IOUT=10mA
40
Ω
FOSC
振荡频率
管脚 7 开路
10
KHz
PEFF
电源效率
RL=5KΩ
95
98
%
VOUTEFF
转换精度
RL=∞
98
99.9
%
特性曲线
特性曲线
特性曲线
特性曲线:
:
:
:
输出电阻 VS 输入电压
输出电阻 VS 负载电流
Rout-Vdd
0
50
100
150
200
0
5
10
Vdd(V)
Rout-Iload
0
20
40
60
80
0
10
20
30
Iload(mA)
输出电压 VS 负载电流
电源效率 VS 负载电流
Vout-Iload
-6
-4
-2
0
0
10
20
30
Iload(mA)
Peff-Iload
0
50
100
150
0
10
20
30
Iload(mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com