Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

W86F3448D Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part # W86F3448D
Description  LC86F3548A
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

W86F3448D Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  W86F3448D Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device W86F3448D Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device W86F3448D Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device W86F3448D Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device W86F3448D Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device W86F3448D Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device W86F3448D Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device W86F3448D Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device W86F3448D Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
LC86F3548A
No.6819-2/22
■OSD機能
・画面表示
:36文字×16行(ソフトウェアにより対応)
・表示用RAM
:176ワード(1ワード=9ビット)
表示エリア
: 36ワード×4行
制御エリア
:
8ワード×4行
・文字の種類
:16×32フォント
252種(このうちテスト用1文字を含む4文字は固定)
:任意の文字数を分割使用可
(例
16×16フォント×2)
・表示色
:8色(デジタルモード)/16色(アナログモード:1VP−P出力)
文字,文字背景,文字縁取り,全背景それぞれ表示可能
・行単位で表示モード指定可能
キャプション・テキストモード/OSDモード1/OSDモード2(クォーターサイズ)/簡易グラ
フィックモード
・行単位で垂直表示開始ライン,水平表示開始位置指定可能
・行単位でのシャッタ機能(表示開始または表示停止ライン指定)とスクロール機能
・行単位でキャラクタ水平ピッチ(9∼16ドット)
*1,垂直ピッチ(1∼32ドット)指定可能
・行単位で10種類のキャラクタサイズ指定可能
*1
(水平方向×垂直方向)= (1×1),(1×2),(2×2),(2×4)
(1.5×1),(1.5×2),(3×2),(3×4)
(0.5×0.5),(0.75×0.5)
・簡易グラフィック機能(1キャラクタ:16×16フォントを4色でペイント可能)
・表示用発振回路内蔵
*1(注)表示モードにより可能範囲が異なります。詳しくはユーザーズ・マニュアルを参照してください。
■バスサイクルタイム/命令サイクルタイム
バスサイクルタイム
命令サイクルタイム
システムクロック発振源
発振周波数
電源電圧
0.424
ms
0.848
ms
内蔵VCO
14.16MHz
4.5∼5.5V
7.5
ms
15.0
ms
内蔵RC発振
800kHz
4.5∼5.5V
183.1
ms
366.2
ms
水晶(X’tal)発振
32.768kHz
4.5∼5.5V
■ポート
・入出力ポート
:4ポート(24本)
プログラムでニブル単位の入出力指定可能なポート
:1ポート(
8本)
(オプションでNchオープンドレイン出力を選択したビットは、出力指定されていても、入力ポートとし
て使用することが出来ます)
プログラムでビット単位の入出力指定可能なポート
:4ポート(16本)
■ADコンバータ
・
4チャネル×6ビットADコンバータ
■シリアルインタフェース
・IICバスマルチマスタ対応シリアルインタフェース
内部回路1本,端子2系統
データ端子,クロック端子どうしを短絡可
■PWM出力
・3チャネル×7ビットPWM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com