Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT7136 Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # HT7136
Description  30mA Linear Regulator
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

HT7136 Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  HT7136 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. HT7136 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. HT7136 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. HT7136 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
HT71XX 系列(文件编号:S&CIC0914)
30mA 线性稳压调节器
第 3 页 共 4 页
HT7133,+3.3V 输出(典型值)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入
条件
VOUT
输出电压
5.5V
IOUT=10mA
3.201
3.3
3.399
V
IOUT
输出电流
5.5V
—
20
30
—
mA
△V
OUT
负载调节
5.5V
1mA≤I
OUT≤30mA
—
60
100
mV
VDIF
跌落电压
—
IOUT=1mA
—
100
—
mV
ISS
电流消耗
5.5V
无负载
—
3
6
uA
△V
OUT
线性调节
—
4.5V≤V
IN≤24V
IOUT=1mA
—
0.2
—
%/V
△V
IN×VOUT
VIN
输入电压
—
—
—
—
24
V
△V
OUT
温度系数
5.5V
IOUT=10mA
0℃<Ta<70℃
—
±0.5
—
mV/℃
△Ta
HT7136,+3.6V 输出(典型值)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入
条件
VOUT
输出电压
5.6V
IOUT=10mA
3.492
3.6
3.708
V
IOUT
输出电流
5.6V
—
20
30
—
mA
△V
OUT
负载调节
5.6V
1mA≤I
OUT≤30mA
—
60
100
mV
VDIF
跌落电压
—
IOUT=1mA
—
100
—
mV
ISS
电流消耗
5.6V
无负载
—
3
6
uA
△V
OUT
线性调节
—
4.6V≤V
IN≤24V
IOUT=1mA
—
0.2
—
%/V
△V
IN×VOUT
VIN
输入电压
—
—
—
—
24
V
△V
OUT
温度系数
5.6V
IOUT=10mA
0℃<Ta<70℃
—
±0.6
—
mV/℃
△Ta
九、
应用电路
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Revision
Size
B
Date:
5-Sep-2011
Sheet of
File:
E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\HT7133.ddb
Drawn By:
V OUT
V IN
GND
+
+
VIN
Common
VOUT
Common
C1
C2
10uF
10uF



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com