Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP4323 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4323
Description  Synchronized small volume mobile power supply with flashlight SOC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4323 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4323 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4323 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4323 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4323 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4323 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TP4323
带手电筒同步小体积移动电源 SOC
Ver2.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
4
应用说明
恒温模式
TP4323 内部集成了温度反馈环路,工作时,如果芯片内
部的温度升高到 110℃(表面 70℃左右),充电或放电电流
会随着芯片的温度升高而降低,从而减小系统功耗,降
低温升,由于温度反馈控制,IC 会进入恒温模式而不用
担心损坏 IC 或者过高温度时强行关闭 IC。
手电照明输出
LIT 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,最大驱动电流为
100mA ,SWT 是手电照明使能端,如果长按 S1 键 1.5S,
手电筒打开,再次长按 S1 键 1.5S 手电筒输出关闭。
充电模式
如果充电之前锂离子电池电压低于 3V,为了保护电池,
TP4323 工作在涓流充电模式,此时充电电流为 80mA;
当电池电压达到 3V 以后,TP4323 进入恒流充电模式,
充电电流为 0.8A;当电池电压达到 4.2V 后,TP4323 工
作在恒压充电模式,此时 BAT 电压恒定,充电电流逐渐
减小,当充电电流减小为 80mA 时,充电过程结束,充
电电流降为零
电池低压保护
启动时,当 BAT 电压大于 3.1V 时,升压电路开始工作,
工作过程中如果电池电压低于 2.85V,则放电输出关闭,
TP4323 进入低电流待机模式,待机电流小于 20uA。
负载检测与低功耗智能待机
TP4323 支持负载自动检测方式,当负载接入时,自动唤
醒给负载充电,当负载拔掉,经过 16S 延时,电路关闭,
IC 进入低电流待机模式,待机电流减小到 20uA 以下。
充放电指示
LED 端外接指示 LED 灯,充电与放电使用同一颗 LED,
充电时,LED1 以 1Hz 频率闪烁,电池充饱后 LED1 常
亮;放电过程 LED1 常亮。
元件选择
1、为降低输出纹波,输出电容 C2 选择低 ESR 的贴片电
容;
2、电感 L1 的饱和电流需大于 3A,否则因电感饱和可能
会导致芯片工作不正常;
3、电阻 R2 建议不要省略,可以抑制上电尖峰。
4、R3 和 C4 为必须元件,不能省。
保护功能
TP4323 集成了过充保护、过放保护、充电温度补偿、过
温保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护
等多重保护机制,也可以额外再加一颗 DW01 对系统进
行双重保护。
PCB 设计参考
Fig1 和 Fig2 是 PCB layout 参考走线;
1、5V 输出端的 USB 外壳不能接 GND,需浮空;
2、SW 电阻电容 R3 和 C4 需第一优先级靠近芯片;
3、BAT 电容 C3 既要靠近芯片 BAT 脚又要靠近电感, 或
者在芯片 BAT 脚和电感旁边各放置一个电容;输入电容
的地线尽量接在大面积地线上,不要经过较小的地线再
到芯片和大面积地;
4、输出电容 C2A/C2B 尽量靠近芯片,其地线尽量接在
大面积地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积
地;
5、为保证良好散热性能,芯片底部散热焊盘需与 PCB
有良好焊接。
Fig1.顶层整体布局
Fig2.底层整体布局



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com