Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP4333 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4333
Description  1A synchronous mobile power solution
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4333 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4333 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4333 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4333 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4333 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4333 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TP4333
1A 同步移动电源方案
Ver1.4
TPOWER Semiconductor
4
深圳市天源中芯半导体有限公司
应用说明
恒温模式
TP4333 内部集成了温度反馈环路,工作时,如果芯片内
部的温度升高到
120℃(表面 80℃左右),充电或放电电流
会随着芯片的温度升高而降低,从而减小系统功耗,降
低温升,由于温度反馈控制,
IC 会进入恒温模式而不用
担心损坏
IC 或者过高温度时强行关闭 IC。
充电模式
如果充电之前锂离子电池电压低于
2.9V,为了保护电池,
TP4333 工作在涓流充电模式,此时充电电流为 100mA;
当电池电压达到
2.9V 以后,TP4333 进入恒流充电模式,
充电电流为
0.8A;当电池电压达到 4.2V 后,TP4333 工
作在恒压充电模式,此时
BAT 电压恒定,充电电流逐渐
减小,当充电电流减小为
100mA 时,充电过程结束,充
电电流降为零。
负载检测与低功耗智能待机
负载插入时
TP4333 可以自动检测到负载并开启升压电
路工作。当负载拔掉,经过
18S 延时,升压电路关闭,
IC 进入低电流待机模式。
充放电指示
LED1 外接指示 LED 灯,充电时, LED1 以 1Hz 频率闪
烁,电池充饱后
LED1 常亮;
LED2 外接指示 LED 灯, 放电过程 LED2 常亮,当电池
电压低于
3.0V 时,LED2 会以 1HZ 频率闪烁进行低电报
警提示。
手电照明输出
SWT 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,最大驱动电流
为
50mA , 可以给 LED 串联电阻来减小指示手电灯的电
流,
SWT 同时也是按键开关脚,如果长按 S1 键 2S,手电
筒打开,再次长按
S1 键 2S 手电筒输出关闭。
电池低压保护
启动时,当
BAT 电压大于 3.2V 时,升压电路开始工作,
工作过程中如果电池电压低于
3.0V,则 LED2 会以 1HZ
频率闪烁提醒电量较低,当电池电压低于
2.85V,则放电
输出关闭,
TP4333 进入低电流待机模式。
保护功能
TP4333 集成了过充保护、过放保护、充电温度补偿、过
温保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护
等多重保护机制,也可以额外再加一颗
DW01 对系统进
行双重保护。
元件选择
1、输出电容 C1 选择质量较好的低 ESR 的贴片电容,否
则会影响输出纹波;
2、电感 L1 的饱和电流需大于 3A,否则因电感饱和可能
会导致芯片工作不正常;
3、手电筒灯在电压低于 1.5V 时漏电流需小于 1uA,否
则需增加
BAT 到 SWT 上拉电阻 100K。
PCB 设计参考
1、地线铺开面积要尽量大,其它不重要的线都可以绕开
以满足地线需要;
2、建议电感旁边放置 10uF 而靠近芯片 BAT 脚放置 1uF
电容;如果只放一个
BAT 电容,必须保证电容位置既要
靠近芯片又要靠近电感;电容的地线尽量接在大面积地
线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积地;
3、输出电容 C1 尽量靠近芯片,其地线尽量接在大面积
地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积地;
4、电感需靠近 BAT 电容,电感和 BAT 电容 C2 以及芯
片尽量在同一层而不要过过孔,电感到
SW 的走线尽量
短而粗;



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com