Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8005 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8005
Description  36V/1.2A high dimming ratio LED driver
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8005 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8005 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8005 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8005 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8005 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8005 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8005 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8005 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
TP8005
36V/1.2A 高调光比 LED 驱动器
V1.0
Shen Zhen TPOWER Semiconductor
4
内部框图
应用说明
TP8005 和电感 L1,电流采样电阻 RCS 共同组成一个自
振荡的电感电流连续模式的的降压型 LED 恒流驱动器。
工作原理
VIN 上电时,电感 L1 和电阻 RCS 的初始电流为零,此时
VIN 与 CS 之间没有电压差,CS 比较器输出为高电平,
这个信号传递到 PWM 比较器的负输入端,PWM 比较器
的输出为高电平,芯片内部功率管导通,SW 引脚下拉为
低电平,此时电流从 VIN 输入,经过电阻采样电阻 R
CS
LED、电感 L1 和内部功率管流到 GND,电流上升斜率
由 VIN、L1 和 LED 压降共同决定,在 R
CS 上产生一个压
降 V
RCS,当 VRCS>115mV,CS 比较器的输出转变为低
电平,芯片内部功率管关断,电流经过电感 L1、肖特基
二极管 D5、R
CS 和 LED 再到回到电感 L1,电流在 RCS
上产生下降电压斜坡,当 V
RCS<85mV,CS 比较器的输
出转换为高电平,芯片内部功率管重新导通。TP8005 会
周期性地重复这一过程。所以 LED 上的平均电流为
IOUT =
85mV + 115mV
2 × RCS
=
100��������
������������
高端电流采样结构使得外部元器件数量很少,采用 1%精
度的采样电阻,LED 输出电流精度可以控制在±3%以内。
TP8005 可以在 DIM 管脚输入 PWM 信号进行 PWM 调
光,DIM 管脚电压低于 0.3V 关断 LED 电流,高于 2.5V
全部打开 LED 电流,PWM 调光的频率范围从 100Hz 到
20KHz 以上。当 PWM 信号的高电平在 0.5V 到 2.5V 之
间,可以进行 PWM 调光,具体的应用细节详见后面说明。
DIM 脚也可以通过外加直流电压来实现模拟调光。最大
的LED电流由采样电阻R
CS决定。直流电压(VDIM)的有效
的调光范围是0.5V到2.5V。当直流电压(V
DIM)高于2.5V,
输出LED电流保持恒定,并由采样电阻R
CS设定。LED电
流还可以通过DIM到地之间接一个电阻到进行调节,内部
有一个上拉电阻(典型200K欧姆)接在内部稳压电压5V
上,DIM脚的电压由内部和外部的电阻分压决定。
DIM脚在正常工作时可以浮空。当加在DIM上的电压低
于0.3V时,芯片内部的功率管关断,LED电流也降为零。
LED 平均电流设定
LED 的 平均电 流 由 连接在 VIN 和CS 两 端 的 电阻 RCS
定:
IOUT =
100��������
������������
(RCS≥0.082Ω)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com