Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8020 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8020
Description  Average Current Type LED Buck Constant Current Driver
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8020 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8020 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8020 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8020 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8020 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8020 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TP8020
平均电流型 LED 降压恒流驱动器
V1.2
Shen Zhen TPOWER Semiconductor
4
内部框图
应用说明
TP8020 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型
LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8020
采用了 平 均 电 流 型 的 闭 环 恒 流 方 式 , 并 且可以 通过
MODE 引脚外接高低电平来实现 LED 输出的高低亮模式
切换。
工作原理
TP8020 采用固定关断时间的控制方式和平均电流型的
闭环恒流方式对输出 LED 进行恒流驱动。当功率管导通
时,输入电流通过 LED,电感,功率管和电流采样电阻
到地,此时电感电流随着导通时间而斜坡增加,当电流
采样电阻的电压达到芯片内部误差放大器的基准阈值时,
功率管开始关断。在功率管关断过程中,电感电流通过
续流二极管,LED 进行放电。经过一个芯片内部的固定
关断时间后,功率管重新开始导通,重复进行上述过程。
TP8020 在功率管开关过程中,闭环的调节 LED 的输出
的峰值电流大小,从而实现 LED 恒流输出的目的。
LED 平均电流设定
LED的平均电流由连接在CS和GND两端的电阻RCS决
定:
其中,R
CS是输出平均电流采样电阻,
100%亮度时的VREF
阈值为300mV,30%亮度时的V
REF阈值为100mV。
LED 高低亮模式设定
TP8020 集成了高低亮模式切换功能,通过 MODE 脚可
以对高低亮模式功能进行配置。具体配置方式如下:
MODE=H
MODE=L
LED=100%亮度
LED=30%亮度
为了减少功率管开关信号对MODE脚的干扰,高低亮调
光应用时MODE需要外接100nF的滤波电容到地;MODE
脚功能不用时,该脚不能悬空,需连接到VDD或GND。
VDD 供电电阻选择
如果应用电路的输入电压大于 5.6V 时,则需要在 VDD
引脚增加供电电阻,供电电阻的电阻值选择大概可以参
考下表(实际应用可以在此基础上微调):更高输入电
压时也可以使用三极管供电。
输入电压(V)
12V
24V
36V
48V
60V
供电电阻(
Ω)
3K3
7K5
12K
16K
20K



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com