Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8217 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8217
Description  Three-stage switch dimming double winding primary feedback LED driver chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8217 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8217 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8217 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8217 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8217 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8217 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8217 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8217 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
TP8217
三段式开关调光的双绕组原边反馈 LED 驱动芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
4
内部框图
应用说明
TP8217是一款具有三段式开关调光功能的双绕组原边
反馈LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,
特别适合于85VAC~265VAC全电压输入范围的小功率
隔离式LED调光电源应用。TP8217采用源极驱动方式和
专有的变压器双绕组控制技术,无需变压器的辅助绕组
检测就可以实现LED恒流输出。此外,TP8217内部集成
了650V功率管,这样只需要很少的外围元件,即可完成
LED照明系统的设计,节约了系统的成本和体积。
启动过程
系统上电后,母线电压通过启动电阻对 VCC 电容充电,
当 VCC 电压达到芯片的开启阈值时,TP8217 内部的控
制电路开始工作。芯片工作时所需要的工作电流很低,
所以无需辅助绕组供电。当 VCC 电压上升到芯片的钳位
电压时,VCC 会被钳位。当 VCC 电压下降到芯片的关
断电压时,TP8217 欠压锁定。
输出电流设定
在功率管开始导通时,变压器初级绕组电流从零开始斜
坡上升,同时 CS 脚的电压也斜坡上升。当 CS 脚的电压
达到了变压器初级绕组峰值电流检测阈值电压时,功率
管关断。变压器初级绕组的峰值电流如下:
��������_�������� =
����������������
������������
=
500
������������
(��������)
其中,V
REF 为变压器初级绕组峰值电流检测阈值;
RCS 为
变压器初级绕组峰值电流检测电阻值。
在功率管关断时,储存在变压器上的能量由初级绕组转
移到次级绕组,此时次级绕组与初级绕组的峰值电流具
有以下关系:
��������_�������� = ��������_�������� ×
��������
��������
其中,N
P 是变压器初级绕组匝数;Ns 是变压器次级绕
组匝数。
在功率管关断后,变压器次级绕组开始进行退磁,此时
次级绕组电流以一定的斜率开始下降。TP8217 对系统进
行恒流控制,使得变压器次级绕组的退磁时间和空闲时
间相等。因此,LED 输出平均电流和次级绕组的峰值电
流关系如下:
���������������� =
1
2
× ��������_�������� ×
����������������
����������������+��������������������
=
1
4
× ��������_��������
其中,T
DIS 为变压器次级绕组的退磁时间;TFREE 为变压
器次级绕组的空闲时间。
因此,LED 输出平均电流可以表示为:
���������������� =
1
4
×
500��������
������������
×
��������
��������



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com