Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8553C Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8553C
Description  Three-stage switch dimming non-isolated buck LED constant current driver chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8553C Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8553C Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8553C Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8553C Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8553C Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8553C Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8553C Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TP8553C
三段式开关调光的非隔离降压 LED 恒流驱动芯片
V1.2
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
TOFF =
L����������������
����������������
因此,可以得到系统的工作频率为:
���������������� =
����������������×(������������−����������������)
��������������������������������
从上式可知,系统的工作频率与输入电压、LED 输出电
压、电感峰值电流和电感量相关。当电感量确定后,系
统的工作频率随输入电压的升高而增大。
TP8553C 限制了系统的最大关断时间和最小关断时间。
如果电感 L 选择过小时,T
OFF 会小于芯片的最小关断时
间,系统将工作在电感电流断续模式;如果电感 L 选择
过大时,T
OFF 会大于芯片的最大关断时间,系统将工作
在电感电流连续模式;这都会使得 LED 输出电流偏离设
计值。因此,需要选择合适的电感 L,使系统工作在合适
的频率范围内,并能兼顾系统效率和 EMI。
三段式开关调光
TP8553C 集成了三段式开关调光功能。LED 输出电流可
以通过普通开关的开关动作在 100%、50%和 10%之间
进行切换,而不需要额外的调光器。
当第一次打开开关时,LED 输出 100%亮度电流;当关
闭开关并在 T
VHD 时间内第二次打开开关时,
LED 输出 50%
亮度电流;当再次关闭开关并在 T
VHD 时间内第三次打开
开关时,
LED 输出 10%亮度电流。
具体调光关系图如下:
其中,T
VHD 为开关关闭后 VHD 电压的保持时间,通过
VHD 脚连接到地的电容 CVHD2 可以设置 TVHD 时间的大小。
开路保护设置
当 LED 输出开路发生时,系统会仍然对输出电容进行充
电,则输出电压会逐渐上升。因此需要限定发生 LED 开
路时的输出电压值,以保证输出电容在 LED 开路时不会
过压损坏。
当 LED 输出开路发生时,输出电压上升,同时电感的退
磁时间减少。根据所需要设定的 LED 输出开路保护电压
来可以计算出相应的电感退磁时间 T
OVP:
TOVP =
��������������������
������������������������
其中,V
OV 是所设定的 LED 开路保护电压值;VREF 是电
感峰值电流检测阈值。
通过 T
OVP 时间来计算 OVP 引脚的电阻值:
ROVP ≈ 2.3 × ���������������� × 106(����Ω)
LED 输出开路保护发生时,系统工作在打嗝模式下,在
输出端并联一个输出电阻可以消耗系统反复启动所产生
的能量,从而限制输出电压继续升高。
保护功能
TP8553C 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可
靠。包括 LED 开路、短路保护,CS 电阻短路保护,芯
片温度智能控制和芯片供电欠压保护等。
当 LED 短路时,电感峰值电流检测阈值会降低到 100mV,
系统工作在 4KHz 低频并且功耗很低。当 LED 开路、CS
采样电阻短路等异常情况发生时,芯片会快速检测到并
触发保护逻辑,系统马上停止工作并进入保护状态。
一旦系统进入锁死状态时,系统将进入自动重启动模式。
在系统完成自动重启动后,如果异常情况依然存在,则
系统会工作在打嗝模式,直到异常情况解除。
TP8553C 具有智能温控功能从而能避免芯片高温损坏。
当芯片温度超过 150℃时,LED 输出电流开始随着温度
的升高而逐渐减小至零,从而智能地控制了芯片的输出
功率和温度;同时避免了传统的过温关断方式所导致的
LED 闪烁现象,提高了系统的可靠性。
PCB 布局
TP8553C在进行PCB布局时,建议按以下规则进行:
地线
电流检测电阻的功率地走线要尽可能的短,并且功率地
线要和芯片地线以及其它小信号地线分开。最终这些地
线汇合到输入母线电容的地端。
旁路电容
VCC的旁路电容需要紧靠芯片的VCC脚和GND脚。
OVP电阻
LED开路保护电压的设置电阻需要紧靠芯片的OVP脚。
功率环路面积
功率环路的面积应当尽可能的小,例如电感、功率管、
CS电阻、输入电容组成的电流环路面积和电感、续流二
极管、输出电容组成的电流环路面积。这样可以改善系
统的EMI特性。
散热考虑
在PCB走线时,建议增大DRN脚的铺铜面积,这样对
TP8553C的散热会有好处。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com