Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8611 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8611
Description  PWM dimming high power factor non-isolated buck LED driver chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8611 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8611 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8611 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8611 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8611 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8611 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8611 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8611 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
TP8611
PWM 调光的高功率因数非隔离降压 LED 驱动芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
4
内部框图
应用说明
TP8611是一款具有PWM调光功能的高功率因数非隔离
降压型LED恒流驱动芯片。芯片集成了单级有源功率因数
校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的输入电流
总谐波失真,特别适合于85VAC~265VAC全电压输入范
围的高性能非隔离降压型LED照明系统应用。TP8611工
作在闭环反馈控制和准谐振开关的模式下,可以实现高
精度的LED恒流输出和很低的功率管开关损耗。
启动过程
系统上电后,母线电压通过启动电阻对 VCC 电容充电,
当 VCC 电压达到芯片的开启阈值时,TP8611 内部的控
制电路开始工作。此时,芯片首先对 COMP 的 RC 网络
进行预充电,使 COMP 电压迅速上升到 1.55V。COMP
预充电完成后,功率管开始进行开关切换,此时 LED 输
出电压从零开始逐渐上升,COMP 电压也逐渐上升。当
LED 输出电压建立后,电感的辅助绕组开始对 VCC 进行
供电,芯片启动完成。COMP 的预充电时间可以通过
RCOMP 来进行调整,较大的 RCOMP 可以得到较大的环路相
位裕度。
输出电流设定
在功率管开始导通时,电感主绕组的电流从零开始斜坡
上升,同时 CS 脚的电压也斜坡上升。经过一个恒定的导
通时间后,功率管关断。电感主绕组的峰值电流可以表
示为:
������������_�������� =
����������������
������������
其中,V
CSP 为 CS 脚的峰值电压;RCS 为电感电流采样
电阻值。
在功率管关断后,电感主绕组开始进行退磁,电感主绕
组电流以一定的斜率从峰值开始下降。当次电感主绕组
电流下降到零后,功率管开始重新导通。LED 输出平均
电流和电感主绕组峰值电流的关系如下:
���������������� =
1
2
× ������������_�������� ×
��������
��������
其中,T
W 为电感主绕组的工作时间;TS 为功率管的开关
周期。因此,LED 输出平均电流可以表示为:
���������������� =
1
2
×
1
������������
× ���������������� ×
��������
��������
TP8611 内部进行电流采样和恒流控制,使得:
���������������� ×
��������
��������
= ����������������
其中,V
REF 为输出平均电流基准电压,
典型值为 300mV。
因此,LED 输出平均电流可以表示为:
���������������� =
1
2
×
����������������
������������
从上式可知,LED 输出平均电流由 CS 电阻和芯片内部
的 300mV 基准电压决定,对电感量不敏感。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com