Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP2716 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP2716
Description  Low power primary feedback control chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP2716 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP2716 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2716 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2716 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2716 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2716 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2716 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2716 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
LP2716
低功耗原边反馈控制芯片
LP2716_CN_DS_Rev.1.1
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only
内部结构框图
VCC
欠压保护
+
-
-
上电重置
15.5V
4V
CS
+
-
电流检测
GND
恒压恒流控制
& 逻辑控制
Vcs_ref
C
FB
前沿消隐
退磁检测
恒流模式
4V
恒压模式
PWM+ PFM
EA
开路/短路保护
驱动
功率三极管
输出线补偿
过压保护
图 3 LP2716 内部框图
应用信息
LP2716 是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,
系统工作于断续模式,适用于高精度的小家电电
源以及其它辅助类电源。LP2716 采用特有的输
出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输
出线上的损耗压降;恒压时,采用谷底导通技术,
提升恒压效率。LP2716 采用了特有的抖频技术,
可以在不增加系统成本的情况下,优化 EMI 特
性。
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后启动电
阻对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯
片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。系
统启动后,Vcc 由辅助绕组通过二极管进行供电。
恒流控制,输出电流设置
芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS 端连接到
内部的峰值电流比较器的输入端,与内部阈值电
压进行比较,当 CS 外部电压达到内部检测阈值
时,功率管关断。
满载时电感峰值电流的表达式为:
)
(
0
8
5
P_PK
mA
R
I
CS
CS 比较器的输出还包括一个 350nS 前沿消隐时
间。
输出电流计算方法:
S
P
O
N
N
I
I
P_PK
4
1
其中,Np 是变压器主级的匝数,Ns 是变压器次
级的匝数,
P_PK
I
是主级侧的峰值电流。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com