Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP2821A Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP2821A
Description  Non-IsolatIon Control Drive
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP2821A Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP2821A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2821A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2821A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2821A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2821A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2821A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2821A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2821A Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
LP2821
非隔离降压开关电源恒压控制驱动
LP2821_CN_DS_Rev.0.98
www.chip-hope.com
ZHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
管脚封装
FB
VCC
CS
C
C
GND
C
C
FB
VCC
CS
C
C
GND
GND
SOP7
SOP8
图 3 管脚封装图
管脚描述
SOP7 管脚号
SOP8 管脚号
管脚名称
描述
1
1
CS
电流采样脚位
2
2
GND
芯片地
3
3
FB
反馈电压输入端,恒压输出设置脚位
4
4
VCC
芯片电源,就近接旁路电容
5,6
5,6,7,8
C
内置功率三极管的集电极C
7
-
GND
芯片地,与PIN2一样
极限参数(注 1)
符号
参数
参数范围
单位
VCC
电源电压
-0.3~7
V
CS
电流采样端
-1.5~5
V
FB
反馈输入电压
-0.3~7
V
PDMAX
功耗(注 2)
0.45
W
θ
JA
PN结到环境的热阻
120
℃/W
θ
JC
PN结到管壳的热阻
60
℃/W
TJ
工作结温范围
-40 to 150
℃
TSTG
储存温度范围
-55 to 150
℃
ESD (注 3)
﹥4
KV
注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全
保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数
规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 T
JMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX -
TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。
注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com