Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP3515 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3515
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3515 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP3515 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3515 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3515 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3515 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3515 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3515 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3515 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
LP3515
高性能副边同步整流驱动芯片
LP3515_CN_DS_Rev.1.6
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
应用信息
LP3515 是一款高性能的副边同步整流芯片,集成
同步整流 MOS,适用于隔离型的同步整流应用。
LP3515 采用专利的原边开通判定和副边断续预判
定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动
芯片误动作。LP3515 采用特有的 VCC 供电技术,
可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状
态下,芯片都不会欠压工作。
启动
当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出
电容充电,输出电压上升。LP3515 通过 DET 脚连
接输出电压。当输出电压上升时,经过芯片内部
供电电路,给 VCC 电容充电,当 VCC 的电压充
到开启阈值电压时,芯片内部控制电路开始工作,
MOS 正常的导通和关断。MOS 正常的导通时,电
流不再从体二极管流过,而从 MOS 的沟道流过。
芯片正常工作时,所需的工作电流仍然通过 DET
脚,给 VCC 供电。
同步整流管导通
反激 DCM 工作时,由于电感的激磁作用,当初级
芯片关断时,会产生振荡。为了防止误检测振荡
信号,导致同步整流管的异常开启, LP3515 采
用专利的原边开通判定技术。
当初级芯片导通时,通过变压器,次级输出地 gnd
与芯片地 GND 之间生成反激电压;当初级芯片关
断时,次级 LP3515 的漏极 D 与 GND 之间的电压
下降。LP3515 通过检测 AE 脚反激电压和漏极的
下降电压,能准确的判断同步整流管的开启。
同步整流管关断
为了避免同步整流管导通时,因激磁振荡幅度较
大,导致误检测关断信号,使同步整流管异常的
关断,LP3515 采用专利的副边断续预判定技术。
通过内部电路处理 AE 脚检测到的反激电压以及
设定的整流管关断第一电压阈值和第二电压阈值,
能准确地判断同步整流管的关断。
AE 脚电阻设置
RAE=3.7×SAE
RAE:AE 脚要设置的电阻,单位 KΩ
SAE:根据 AE 电阻设定的伏秒面积,单位 uS*V
怎样设定 S
AE
要求输入电压 85V~265V 且空载时,测试 LP3515
芯片 D 脚对芯片 GND 脚的工作波形,如下图:
要求(1.2×U2×t2 )<S
AE<(0.9 ×U1×t1)
D 脚与 DET 脚之间电阻设置
电阻合理值≤200Ω;电阻越大系统 ESD 能力越强,
但供电能力减弱。
D 脚与 GND 脚之间可以加 RC 吸收回路
与肖特基续流管一样,加 RC 吸收回路,便于调试
EMI。
保护功能
LP3515 集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及
驱动脚去干扰等技术。
PCB 设计
在设计 LP3515 PCB 时,需要遵循以下指南:
VCC 旁路电容
VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 管脚和 GND
管脚。
AE 采样电阻
AE 采样电阻需要紧靠芯片 AE 管脚和变压器副边
gnd。
D 引脚
增加 D 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com