Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP3669CS Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3669CS
Description  BIcIrcular feedback control chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3669CS Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP3669CS Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3669CS Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3669CS Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3669CS Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3669CS Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3669CS Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3669CS Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
LP3669CS
双绕组原边反馈控制芯片
LP3669CS_CN_DS_Rev.0.97
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
概述
LP3669CS 是一款高性能隔离型适配器和充电
器的双绕组控制芯片,省去变压器的辅助绕组,优
化系统成本。通过检测变压器原边的电流和电压实
现恒流和恒压功能,内置环路稳定性补偿,可以省
略 TL431、光电耦合器以及辅助绕组供电。
LP3669CS 通过设定外部的限流电阻和变压器
原副边匝比来实现恒流输出功能,无需辅助绕组,
通过设定 FB 的分压电阻就可以实现恒压功能。同
时为了实现更好的输出电压调整率,LP3669CS 内
置输出线缆补偿功能,可以通过设定 FB 上电阻的
值来调节输出线缆补偿值。
LP3669CS 集成了多种保护功能,包括 VCC 钳
位/欠压保护,输出短路保护,过温保护等。
LP3669CS 采用 SOP7 封装
特点
集成 BJT,适用于 6W 以下隔离方案
双绕组变压器方案,优化系统成本
极低的待机功耗,满足六级能效
谷底开通机制,提升系统效率
专利的电流驱动,降低温升
特有随机抖频,改善 EMI
高精度的恒压恒流控制
特有的输出线损补偿技术
PFM/PWM 多模式控制改善音频特性
输出短路保护功能
VCC 欠压保护功能
过温保护
应用
手机、无绳电话、PDA、MP3 和其它便携式设
备等的适配器、充电器
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代
其它辅助电源
典型应用
AC
Vout
+
-
C
VCC
FB
CS
GND
AC
Vout
+
-
C
VCC
FB
CS
GND
图 1 LP3669CS 双绕组典型应用
图 2 LP3669CS 三绕组典型应用
定购信息
定购型号
封装
包装形式
打印
LP3669CS
SOP7
盘装
4000 颗/盘
LP3669
CSxxxx
xxxx:批号


Similar Part No. - LP3669CS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Xinmao Microel...
LP3669 LANDP-LP3669 Datasheet
764Kb / 8P
BIcIrcular feedback control chip
LP3669FS LANDP-LP3669FS Datasheet
616Kb / 7P
BIcIrcular feedback control chip
More results

Similar Description - LP3669CS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Xinmao Microel...
LP2775 LANDP-LP2775 Datasheet
518Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP2792 LANDP-LP2792 Datasheet
514Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3668 LANDP-LP3668 Datasheet
759Kb / 8P
BIcIrcular feedback control chip
LP3669 LANDP-LP3669 Datasheet
764Kb / 8P
BIcIrcular feedback control chip
LP3669FS LANDP-LP3669FS Datasheet
616Kb / 7P
BIcIrcular feedback control chip
LP3716CS LANDP-LP3716CS Datasheet
500Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3773D LANDP-LP3773D Datasheet
537Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3783B LANDP-LP3783B Datasheet
539Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3783BM LANDP-LP3783BM Datasheet
543Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
S9111C LANDP-S9111C Datasheet
529Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com