Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FM05MTS Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM05MTS
Description  High precision CC/CV primary side control power switch
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM05MTS Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM05MTS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
FM05MTS(文件编号:S&CIC1068)
高精度 CC/CV 原边控制功率开关
第 2 页 共 8 页
五、
功能模块图
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Num ber
Rev ision
Size
B
Date :
15-O ct-201 2
Shee t
of
File:
C:\Doc um ents and Set tings\Adm inistrat or\桌面\待做的规格书\TC1636 \TC1636 的电路原理图.DDB
Dra wn By :
欠压锁定
内部稳压
过压保护
6
采样保持
次级放电检测
恒压模块
恒流模块
逻辑模块
驱动模块
负载电流检测
CAB
初级电流检测
1
2
3
4
5
CAB
FB
VCC
CS
OUT
GND
CAB
3V
六、
极限参数
VCC to GND…………………………………………………………………………………………………. -0.3V to 18V
FB to GND………………………………………………………………………………………………….... -0.3V to 8V
CAB to GND…………………………………………………………………………………………………. -0.3V to 8V
CS to GND…………………………………………………………………………………………………… -0.3V to 8V
工作温度范围
………………………………………………………………………………………………..-40℃ to +125℃
结温范围
……………..………………………………………………………………………………………-40℃ to +150℃
贮藏温度范围
……………………………………………………………………………………………… -60℃ to +150℃
静电保护人体模式
…………………………………………………………………………………………… 2000V
静电保护机器模式
…………………………………………………………………………………………… 2000V
七、
电气特性(T
A=25℃,VCC=10V,除非另有说明。)
特性
符号
最小值
典型值
最大值
单位
FB 管脚部分
FB 反馈电压
VFB
2.98
3.01
3.04
V
FB 过压保护电压
FB-ovp
4.4
4.5
4.6
V
FB 最大输出电流
IFB-max
5
mA
FB 最小输出电流
IFB-min
200
uA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com