Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

EG2134 Datasheet(PDF) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG2134
Description  Three-phase semI-brIdge axle drive chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG2134 Datasheet(HTML) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG2134 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2134 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2134 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2134 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2134 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2134 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2134 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2134 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2134 Datasheet HTML 13Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG2134 芯片数据手册 V1.0
三相独立半桥驱动芯片
2017 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
8/10
电流小,可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 EG2134 的输入通道上。
高端上桥臂和低端下桥臂输出驱动器的最大灌入可达 1.2A 和最大输出电流可达 1.4A, 高端上桥臂通道
可以承受 300V 的电压,输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小,低端输出开通传导延时为 300nS、
关断传导延时为 100nS,高端输出开通传导延时为 220nS、关断传导延时为 200nS。低端输出开通的上升时
间为 25nS、关断的下降时间为 20nS, 高端输出开通的上升时间为 25nS、关断的下降时间为 20nS。
输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2:
HIN
LIN
HO
LO
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
图 8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图
输入信号和输出信号逻辑真值表:
输入
输出
输入、输出逻辑
HIN
LIN
HO
LO
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
从真值表可知,当输入逻辑信号 HIN 为
“1”和 LIN 为“0”时,驱动器控制输出 HO 为“1”上管打开,LO 为“0”
下管关断;当输入逻辑信号 HIN 为
“0” 和 LIN 为“1”时,驱动器控制输出 HO 为“0”上管关断,LO 为“1”下管打
开;在输入逻辑信号 HIN 为
“1”和 LIN 为“1”或者 HIN 为“0”和 LIN 为“0”时,驱动器控制输出 HO、LO 为“0”
将上、下功率管同时关断;内部逻辑处理器杜绝控制器输出上、下功率管同时导通,具有相互闭锁功能。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com