Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

EG2183 Datasheet(PDF) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG2183
Description  HIgh-Power MOS tube driver chip
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG2183 Datasheet(HTML) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG2183 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2183 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2183 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2183 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2183 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2183 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2183 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2183 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2183 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG2183 芯片数据手册 V1.0
大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片
2016 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
8/9
输入信号和输出信号逻辑真值表:
输入
输出
输入、输出逻辑
HIN(引脚 4)
LIN(引脚 3)
HO(引脚 7)
LO(引脚 5)
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
从真值表可知,在输入逻辑信号 HIN 和
LIN同时为“0”和非同时为“1”情况下,驱动器控制输出
HO、LO 同时为“0”上、下功率管同时关断;当输入逻辑信号 HIN、
LIN同时为“0”时,驱动器控制输出 HO
为“0”上管关断,LO 为“1”下管导通;当输入逻辑信号 HIN、
LIN同时为“1”时,驱动器控制输出 HO 为
“1”上管导通,LO 为“0”下管关断;内部逻辑处理器杜绝控制器输出上、下功率管同时导通,具有相互
闭锁功能。
8.3 自举电路
EG2183 采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计,只用一路电源电压 VCC 即可完成高端
N 沟道 MOS 管和低端 N 沟道 MOS 管两个功率开关器件的驱动,给实际应用带来极大的方便。EG2183 可以
使用外接一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能,假定在下管开通、上管关断期间
C 自举电容已充到足够的电压(Vc=VCC),当 HO 输出高电平时上管开通、下管关断时,VC 自举电容上的电
压将等效一个电压源作为内部驱动器 VB 和 VS 的电源,完成高端 N 沟道 MOS 管的驱动。
+600V
自举电容
VB
HO
VS
VCC
LO
EG2183
FR107
外接自举二极管
8
7
6
4
5
1
2
+12V
LIN
HIN
VC
图 8-3. EG2183 自举电路结构



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com