Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP3783BM Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3783BM
Description  Low power primary feedback control chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3783BM Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP3783BM Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3783BM Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3783BM Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3783BM Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3783BM Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3783BM Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3783BM Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
LP3783BM
低功耗原边反馈控制芯片
LP3783BM_CN_DS_Rev.0.98
www.chip-hope.com
WUXI Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only
电气参数(注 4, 5)(无特别说明情况下,V
CC =16 V,TA =25℃)
符号
描述
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VCC_ST
VCC 启动电压
VCC 上升
14
15.5
18
V
VCC_UVLO
VCC 欠压保护阈值
VCC 下降
3.5
4
4.5
V
IST
VCC 启动电流
VCC= VCC-ST- 1V
0
0.2
0.6
uA
Icc
VCC 工作电流
500
uA
恒流控制
VCS
电流检测阈值
CS>VCS,关断 BJT
500
mV
VCS_PRE
电流预关断值
CS>VCS_PRE,预关断 BJT
420
mV
TLEB
前沿消隐时间
350
ns
TDELAY
芯片关断延迟
200
ns
VCSMIN
最小电流检测阈值
150
mV
RTSW
副边电流退磁比例
Tons/Tsw
57
%
FB 反馈
RFB
芯片内部,FB 电阻
VFB=4V
1
1.6
2
MΩ
VFB
FB 反馈基准电压
3.94
4
4.06
V
工作频率
FSWMAX
系统推荐最大频率
超过此频率,BJT 发热严重
60
KHz
FSWMIN
芯片最小工作频率
空载最小工作频率
1
KHz
RJITTER
抖频比例
CS 电流检测峰值抖频
8
%
输出线补偿
VCOMP_LINE
输出线补偿
VFB=-10V,RLINE=30K
120
mV
保护功能
VFB_OVP
FB 过压保护电压
FB>VFB_OVP,重启
6.0
6.5
7.0
V
VFB_HICCUP
输出短路保护阈值
FB< VFB_HICCUP&20ms
1.8
V
VCC_OVP
VCC 过压保护电压
VCC>VCC_OVP,重启
26
28
30
V
TON_MAX
最大导通时间
25
uS
TSD
过热保护温度
150
℃
THYS
过温保护迟滞
30
℃
内置功率三极管
VCBO
C、B 电压
IC=0.1mA
850
V
ICESAT
C,E 饱和电流
IB=40mA
1
A
注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。
注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com