Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP35116T Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP35116T
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP35116T Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP35116T Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
LP35116T
高性能副边同步整流驱动芯片
LP35116T_CN_DS_Rev.0.99
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
电气参数(注 4, 5)(无特别说明情况下,V
CC =6 V,TA =25℃)
符号
描述
说明
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VCC
VCC 工作电压
D=40V,
Other Floating
5.8
6.1
6.4
V
VCC_ON
VCC 启动电压
VCC 上升
4.0
4.2
4.4
V
VCC_UVLO
VCC 欠压保护阈值
VCC 下降
3.8
4.0
4.2
V
IST
VCC 启动电流
VCC= VCC-ON - 0.5V
70
uA
Icc
VCC 工作电流
300
350
400
uA
Vcc_clamp
VCC 钳位电压
ICC=40mA
6.3
6.5
6.7
V
阈值电压设置
VON
整流管开通电压阈值
-0.25
-0.20
-0.15
V
VOFF1
整流管第一关断阈值
快速比较器
-8
-5
-2
mV
Tb1
快速比较器屏蔽时间
3.2
3.6
4.0
us
Td1
快速比较器响应时间
10
ns
Td
总关断延迟
快速比较器,Cg=5nF
25
30
33
ns
VOFF2
整流管第二关断阈值
慢速比较器
-8
-5
-2
mV
Tb2
慢速比较器屏蔽时间
1.4
1.6
1.8
us
判定设置
TDEAD
整流管最小死区时间
内部 T 短路到 GND
100
350
500
ns
驱动能力
TRISE
驱动上升时间
Cg=5nF
25
ns
TFALL
驱动下降时间
Cg=5nF
10
ns
注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。
注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com