Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP55135 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP55135
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP55135 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP55135 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP55135 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP55135 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP55135 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP55135 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP55135 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP55135 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
LP55135
高性能副边同步整流驱动芯片
LP55135_CN_DS_Rev.0.97
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
VCC 供电技术
反激系统:
情况 1(典型应用): MOS 管,Ciss≤6nF 时,通
过 D 脚给 VCC 供电。如图 5、图 6
GND
VCC
DRV
VD
DRAIN
T
VS
GND
VCC
DRV
VD
DRAIN
T
VS
图 5 输出上端
图 6 输出下端
此种方式供电,芯片的带载能力 30W~60W。
情况 2:Ciss>6nF 时, VCC 可外加 CVF 电路加
强供电,如图 7、图 8
GND
VCC
DRV
VD
DRAIN
D1
D2
C1
T
VS
GND
VCC
DRV
VD
D1
D2
C1
DRAIN
T
VS
图 7 输出上端
图 8 输出下端
C1:
取值 MOS 管 Ciss 的 1/10,C1 可以适当调整,
尽量使 VCC 工作于 5.0V~5.4V;D1、D2:用 1N4148。
此种方式供电,芯片的带载能力 60W~120W。
情况 3:输出电压 Vo≈5.0V 时,驱动器的地和输
出的地连接应用, VCC 与输出电容正端之间串接
500Ω~1KΩ电阻如图 9
GND
VCC
DRV
VD
VS
DRAIN
T
图 9 输出下端
此种方式供电,建议 MOS 管的 Ciss 小于 8nF,芯
片的带载能力 100W~200W。说明:VCC 与输出
电容正端之间串接 500Ω~1KΩ电阻的作用是防止
VCC 与输出电容正端连接走线过长,较强的干扰
信号导致 VCC 脚损伤。
正激系统:
情况 1(典型应用):MOS 管 Ciss≤6nF,通过 VS
脚给 VCC 供电,如图 10
GND
VCC
DRV
VD
DRAIN
T
VS
图 10
此种方式供电,芯片的带载能力 30W~60W。
情况 2:Ciss>6nF 时, VCC 可外加 CVF 电路加
强 VCC 供电,如图 11
GND
VCC
DRV
VD
DRAIN
T
C1
D1
D2
VS
图 11
C1:
取值 MOS 管 Ciss 的 1/10,C1 可以适当调整,
尽量使 VCC 工作于 5.0V~5.4V;D1、D2:用 1N4148。
此种方式供电,芯片的带载能力 60W~120W。
情况 3:输出电压 Vo≈5.0V 时,VCC 与输出电容
正端之间串接 500Ω~1KΩ电阻,如图 12
GND
VCC
DRV
VD
DRAIN
T
VS
图 12
此种方式供电,建议 MOS 管的 Ciss 小于 8nF,芯
片的带载能力 100W~200W。说明:VCC 与输出
电容正端之间串接 500Ω~1KΩ电阻的作用是防止
VCC 与输出电容正端连接走线过长,较强的干扰
信号导致 VCC 脚损伤。
备注:
1)以上供电方式: MOS 管的 Ciss 越小,VDS
平台电压越低,频率越小(建议频率小于 66KHz),
芯片的温升效果越好,即带载能力越强
2)同步整流放输出下端,VCC 通过电阻与系
统输出 Vo 正端连接时,Vo 必须<5.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com