Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC2256BS Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC2256BS
Description  Electronic volume control circuit
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC2256BS Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC2256BS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256BS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256BS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256BS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256BS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256BS Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256BS Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256BS Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC2256B(文件编号:S&CIC0582)
电子音量控制电路
第 4 页 共 8 页
九、
功能描述
1、 音量电路
音量电路由阶梯电阻和模拟开关组成。
等响度抽头连接在第 10 级(20dB)处。
当大小为 10
KΩ 的电阻并联在 TP 端和 GND 端时,衰减见下表:
* 等效电路
* 音量步阶与衰减量(10
KΩ 的电阻并联在 TP 端和 GND
端时的衰减量见下表:
)
2、 音量提升、衰减控制电路
音量的提升、衰减控制
由键的输入来执行。
键每触发一次低电平,音量输出就变化一个步阶。
若
键持续维持在低电平,则音量输出也不断地改变。
按键输入的定时波形见下图:
t:响应的延迟时间
≈ 2.2×1/fosc(≈110ms)
T:到自动模式的转换时间
≈ 10×1/fosc(≈500ms)
a:提升、衰减速度
≈ 2×1/fosc(≈100ms)
音量步阶
衰减量
音量步阶
衰减量
0
0(dB)
16
32(dB)
1
2
17
34
2
4
18
36
3
6
19
38
4
8
20
40
5
10
21
42
6
12
*22
46
7
14
23
50
8
16
24
54
9
18
25
58
10
20
26
62
11
22
27
66
12
24
28
70
13
26
29
74
14
28
30
78
15
30
31
∞
*22 级(46dB)为初始值



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com