Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

XPD636B2 Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # XPD636B2
Description  USB Power Delivery Controller
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

XPD636B2 Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  XPD636B2 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD636B2 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD636B2 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD636B2 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD636B2 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD636B2 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. XPD636B2 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
XPD636A/B (文件编号:S&CIC1701)
USB Power Delivery 控制器
Version 1.0
第 4 页 共 7 页
Copyright©2017, 云矽半导体
7 规格参数
7.1 极限工作参数(1)
参数
最小值
最大值
单位
耐压(对 GND)
VBUS, VPWR, PS,
CC
-0.3
15
V
其他
-0.3
6
V
结温
-40
150
存储温度
-65
150
(1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极限额定值下可能会影响器件
的可靠性。
7.2 ESD 性能
符号
参数
值
单位
VESD
HBM
±4000
V
ESD 测试基于人体放电模型(HBM)。
7.3 推荐工作条件
参数
最小值
典型值
最大值
单位
VPWR
输入电压
3.6
12
V
CVBUS
VBUS 电容
2.2
10
µF
RFBUP
系统电压分压电阻
100
k
Ω
TA
工作环境温度
-40
85
7.4 热阻值
符号
参数
值
单位
RθJA
结温和周围温度之间的热阻(1)
100
/W
RθJCtop
结温和封装外壳表面温度之间的热阻
36
RθJB
结温和板温度之间的热阻
45
7.5 电气特性
如无特殊说明,下述参数均在该条件下取得:TJ= 25℃,5V≤VPWR≤12V
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
芯片供电相关(VPWR,VBUS)
VVPWR_TH
VPWR UVLO 门限
Rising edge
3.5
V
Falling edge
3.2
Hysteresis
0.3
VVBUS_TH
VBUS UVLO 门限
Rising edge
4.45
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com