Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC024 Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC024
Description  Cyclic timing IC
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC024 Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC024 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC024 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC024 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC024(文件编号:S&CIC0903)
循环定时 IC
第 2 页 共 3 页
四、
功能说明
XI 和 XO 外接 32768 晶振;
用 OP4、OP5、OP6 来选择输出电平的占空比,(以 OP1、OP2、OP3 不接为例,T1、T2 的单位小时)占空
比见下表:
OP4
OP5
OP6
T1
T2
OP4
OP5
OP6
T1
T2
不接
不接
不接
8
16
1
1
不接
3
21
1
不接
不接
5
19
1
不接
1
4
20
不接
1
不接
10
14
不接
1
1
6
18
不接
不接
1
2
22
1
1
1
7
17
用 OP1、OP2、OP3 来选择输出周期的缩放,可以选择更我的定时周期 T,见下表:(t:加快的倍数、T 定时
周期)
OP1
OP2
OP3
t
T
OP1
OP2
OP3
t
T
不接
不接
不接
1
24 小时
1
1
不接
64
22 分 30 秒
1
不接
不接
32768
2.6 秒
1
不接
1
8
3 小时
不接
1
不接
32768
21 秒
不接
1
1
1/8
8 天
不接
不接
1
512
168.7 秒
1
1
1
内部测试选择
五、
电特性
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
测试条件
工作电压
VDD
2.2
3
5
V
工作电流
IOP
--
--
20
uA
VDD=3V, No load
OUT 推动电流
IOH
--
10
--
mA
VDD=3V, Vload=0.7V
OUT 推动电流
IOL
--
40
--
VDD=3V, Vload=1.8V
工作温度
Temp
0
25
60
℃



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com