Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC3JVC-4 Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC3JVC-4
Description  16 PIN Remote Control IC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC3JVC-4 Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC3JVC-4 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC3 系列(文件编号:S&CIC0955)
16 PIN 遥控器 IC
第 3 页 共 19 页
六、
最大极限参数
参
数
符 号
参数范围
DC 电源电压
VCC
-0.3V+5.0V
输入电压
VIN
VSS-0.3V~VDD+0.3V
输出电压
VOUT
VSS≤VO≤VDD
工作温度
TOPR
-25℃~+70℃
储存温度
TSTG
-40℃~+125℃
说明:器件的负荷不得超出
“最大极限值”中所列出的范围,否则器件可能永久性损坏,也不允许在临界值下负荷过
久
,这样即使不损坏器件,也可能影响其可靠性。
七、
电气参数
典型应用:除非特别说明
,VDD=3.0V, VSS=0V, TA=25℃
参 数
符 号
测试条件
最小
典型
最大
单位
工作电压
VDD
Fosc=455KHz
2.2
3.0
3.3
V
工作电流
IOP
Fosc=455KHz
-
-
1
mA
静态电流
ISB
无按键
-
-
3
uA
高电平输出电流
(OUT)
IOH
VO=1.5V
-
8
-
mA
S 端低电平驱动电流
IIH1
键扫描周期
, VS=3V
1.5
2.5
-
mA
S 端高电平漏电流
IIH2
非键扫描周期
, VS=3V
-
-
0.2
uA
S 端低电平漏电流
IIL1
键扫描周期
, VS=0V
-
-
0.2
uA
S 端高电平驱动电流
IIL2
非键扫描周期
, VS=0V
15
25
-
uA
振荡频率
Freqs
--
440
455
470
KHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com