Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MS-RF22 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MS-RF22
Description  SENSORE FOTOELETTRICO ECONOMICO, COMPATTO, CON AMPLIFICATORE INCORPORATO
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MS-RF22 Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button MS-RF22 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers MS-RF22 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
35.3
42.3
34.3
8
25
4
8.3
3.3
2-"3.6
mounting
holes
(21)
CX-30
46
MODALITÀ D’USO
DIMENSIONI (Unità: mm)
Questo dispositivo non è un componente di sicurezza. Il
suo utilizzo non è destinato alla protezione delle persone o
alla prevenzione di danni in parti pericolose dei macchinari.
Esso è un comune sensore per il rilevamento di oggetti.
Montaggio
• La coppia di serraggio non deve eccedere 0.5N m.
MS-CX2-1
(Optional)
M3 (length 12mm)
screw with
washers
Sensore a catarifrangente con filtri polarizzatori
• La luce viene depolarizzata da membrane e pellicole tra-
sparenti, per cui il sensore potrebbe non rilevare oggetti di
questo tipo.
In questi casi seguire quanto indicato qui sotto.
• Lattina avvolta da pellicola trasparente
• Fogli di alluminio coperti di pellicola in plastica
• Etichette color oro o argento
• Inclinare il sensore in base all’oggetto
• Ridurre la sensibilità
• Aumentare la distanza tra il sensore e l’oggetto da rilevare.
Varie
• Non utilizzare il sensore per i primi 50ms dopo aver fornito
l’alimentazione.
CX-31A CX-31B
CX-39A CX-39B
Sensore
RF-230
Catarifrangente
(in dotazione con il tipo a catarifrangente)
2-M3
0.5
thru-hole threads
20
3
3
1.7
31
15.5
25
"
3.7 cable 1m long
12
Center of
sensing
Stability indicator (Green) (Note 1)
Operation indicator (Red) (Note 2)
50.3
49.3
59.3
(30)
40
5
8.3
3.3
10
2-"4.6
mounting
holes
RF-220
Catarifrangente (su richiesta)
RF-210
Catarifrangente (su richiesta)
10
25
3.2
33.3
12.8
11
Reflector
Base
M3 nut mounting holes
(for mounting at the back)
2-"3.4 thru-holes
(for mounting at the side)
(for mounting at the back)
2-"3.4 holes 6 deep
(for mounting at the side)
2-M3 nut mounting holes
Esempi di oggetti rilevabili
Punti da seguire
Materiale: Acrilico (catarifrangente)
ABS (base)
Materiale: Acrilico (catarifrangente)
ABS (base)
Materiale: Acrilico (catarifrangente)
ABS (base)
Due viti M3x8mm con rondelle
e dadi in dotazione
(*1) Non presente sull’emettitore del modello a sbarramento.
(*2) Indicatore di alimentazione (rosso) per l’emettitore del modello a
sbarramento.
Viti M3x12mm
con rondelle
(su richiesta)
Indicatore di funzionamento (rosso) (*2)
Fori di montaggio per viti M3
Base
Catarifrangente
(montaggio posteriore)
2 fori per montaggio laterale "3.4
2 fori M3 per montaggio laterale
Indicatore di stabilità (verde) (*1)
Due fori passanti
M3x0.5
Centro fascio
luminoso
Cavo lungo 1m, "3.7
2 fori di
montaggio
" 4.6
2 fori di
montaggio
"
3,6
2 fori "3.4 profondità 6mm
per montaggio posteriore



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com