Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SD7136 Datasheet(PDF) 2 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

Part # SD7136
Description  Adjustable LED constant current driver
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHOUDING [SHOUDING Shouding Semiconductor]
Direct Link  http://shouding.net/
Logo SHOUDING - SHOUDING Shouding Semiconductor

SD7136 Datasheet(HTML) 2 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

  SD7136 Datasheet HTML 1Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD7136 Datasheet HTML 2Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD7136 Datasheet HTML 3Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD7136 Datasheet HTML 4Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD7136 Datasheet HTML 5Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD7136 Datasheet HTML 6Page - SHOUDING Shouding Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2
管脚分配
LED
DRV
VDD
GND
CS
(SOT -89 -5)
1
2
3
4
5
管脚定义::::
管脚序号
管脚名称
描述
1
CS
输出电流检测
2
GND
电源地
3
VDD
电源
4
DRV
外部 MOS 驱动脚
5
LED
LED 阴极输入脚
管脚功能描述::::
(1) CS脚:此脚用于设定输出电流,在使用外接
MOS 管扩流扩压时,在
MOS 管
的源极接一个电流设定电阻
Rcs 到地,在
MOS 管的源极和电阻
Rcs 连接处接
到此脚。
CS 内部设定基准电压是
53 毫伏,输出的电流就可以由下式算出:
I out=53mV/Rcs
只要选定
Rcs 的值,就可以确定输出的电流。
(2) GND脚:电源地,接至电源的负极。
(3) VDD脚:内部电路供电脚,当电源在
2.7V~6.0V
时,可以直接接到电源的
正极,当高压应用时,把电源降至
5.1V ,再接入此脚给
IC 供电,一般采用
稳压二极管给
IC 供电,也可使用其他方法给
IC 供电,但有保证
VDD 脚有稳
定的电源供给。
(4) DRV脚:当不用外接
MOS 管扩流扩压时,此脚悬空;当使用外部
MOS 管扩
流扩压时,此脚接外部
MOS 管的门极。
DRV 脚给外部的
MOS 管提供门极的驱
动控制信号。
(5) LED脚:当不用外接
MOS 管扩流扩压时,此脚接
LED 的阴极;当使用外
部
MOS 管扩流扩压时,此脚悬空。
可调的 LED
LED
LED
LED 恒流驱动器
SD7136
Shouding
www.shouding.net
SD7136



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com