Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM103D Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM103D
Description  Chargers for smartphones, tablets, netbooks, digital cameras and Bluetooth accessories
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM103D Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM103D Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM103D Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM103D Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM103D Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM103D Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM103D Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM103D Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM103D Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM103D Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
电性参数( Tj=‐25℃ to +85℃)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
供电及反馈部分
工作电压范围
VBP
TJ=25℃
3.0
4.5
6.5
V
上电重启电压阈值
VBP(Reset)
2.5
2.8
3.1
V
工作电流
IBP(SC)
VBP=4.3V,RREF=38.3K,
TJ=25℃
200
uA
BP 脚钳位电压阈值
vBP(CLAMP)
IBP=8mA
5.5
6
6.5
V
反馈基准电压
VR
RREF=38.3K,Class A
0.37
0.385
0.4
V
RREF=12.4K,Class B
0.36
0.375
0.39
V
数据线(
D+/D-)监测部分
数据监测电压
VDAT(REF)
0.250
0.325
0.400
V
输出电压选择
参考基准电压
VSEL(REF)
1.8
2.0
2.2
V
短路延迟时间
TDAT(SHORT)
VBP≧0.8V
10
20
mS
输出电压检测
滤波延迟时间
TGLITCH(V)
_CHARGE
20
40
60
mS
D+ 泄放电阻
RDAT(LKG)
VBP=3.1-6.3V,
VD+=0.5-3.6V,N1 is Off
300
900
1500
KΩ
D- 下拉电阻
RDM(DWON)
14
19.5
25
KΩ
N1 导通阻抗
RDS(ON)_N1
VBP=4.3V,VD+≦3.6V,
IDRAIN=200uA
20
40
Ω
反馈部分
升电压切换
电流源步径
ΔIT(UP)
2
uA
降电压切换
电流源步径
ΔIT(DO)
2
uA
保护功能部分
输出过压保护阈值
VTH(OV)
QC2.0
Mode
IT(UP)
=0(5V)
1.44
1.52
1.60
V
IT(UP)
=40uA(9V)
1.60
1.72
1.84
IT(UP)
=70uA(12V)
1.74
1.87
2.00
IT(UP)
=150uA(20V)
2.12
2.28
2.44
QC3.0
Mode
RREF
=38.3K,
Class A
1.74
1.87
2.00
V
RREF
=12.4K,
Class B
2.12
2.28
2.44
输出过压保护
延迟时间
TD(0V)
50
uS
输出过压保护
间隔延迟时间
TB(0V)
500
mS
输出插拔错误
检测阈值
VTH(FA)
0.250
0.325
0.400
V
输出插拔错误
检测延迟时间
TD(FA)
40
mS
FA/P 钳位电压
VCL
ICLAMP=100uA
1
V
过温保护检测阈值
VTH(TM)
1.12
1.20
1.28
V
过问保护检测延迟时间
TD(TM)
1
mS
温度监测源电流
ITM
100
uA
温度检测持续时间
TON(ITM)
12
mS
温度检测占空比
DITM
1
%
保护模式漏电流
IP
100
150
200
uA
HM103D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com