Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM1682 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1682
Description  30 V 2.4 A CC/CV Synchronous Buck Converter
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1682 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM1682 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1682 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1682 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1682 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1682 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1682 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1682 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1682 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1682 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
绝对最大额定值
(1)
VIN 输入电压………………….…..…. -0.3 V ~ 30 V
SW 电压……………………..……..… -0.3 V ~ 30 V
BS 电压………………..……… -0.3 ~ (VSW + 5.5 V)
EN Pin…………….……………..…..…-0.3 V ~ 6 V
FB COMP ISET Pin………………….-0.3 V ~ 5.5 V
最大结温
……………………………..……内部限制
储存温度范围
……………..…….…-55 °C ~ 150 °C
引脚温度
(焊接, 10 秒) ………………………260 °C
Class 2 按 ESDA/JEDEC JS-001-2014
人体模式
………….….….….…………... .…±4 kV
推荐操作条件
输入电压
……….…………….…..…..…. 6 V ~ 28 V
环境温度
TA ………………….…..... -40 °C ~ 85 °C
结温
TJ …………………..………... -40 °C ~ 125 °C
散热特性
θ JA …………………..…….………………. 50 °C/W
θ JC ……………………………….………. 15 °C/W
(1). 绝对最大额定值的额定值代表该产品在不受到损伤的条件下可承受的最大额度。因此,这些值在任
何条件下都不能超过。
电气特性
(VIN = 12 V, TA = + 25 ℃, 除非另有说明。)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
输入电压
6
28
V
输入
UVLO
UVLO 阈值
VUVLO
VIN Rising
4.3
4.65
5
V
迟滞
VUVLOHYS
VIN Falling
240
mV
输入电流
待机输入电流
(空载)
IQ
IOUT = 0 mA
3.8
mA
待机输入电流
IVIN
VFB = 1 V
1
2.1
3.1
mA
关断电流
EN=0 V
6.5
10
µA
使能
使能阈值(高)
VEN_HIGH
1.8
1.95
2.1
V
使能阈值(低)
VEN_LOW
0.2
V
使能内部上拉电流
IEN
5.3
6
10
µA
线补
ISET 电压
VISET
0.98
1.005
1.02
V
IISET 到 IOUT 直流增益
GISET
RISET = 11.5 kΩ
30,000
A/A
误差放大器
输出吸收电流
ISINK
VFB=0.7 V
150
µA
输出源电流
ISOURCE
VFB=0.9 V
50
µA
开环增益
GVO
4,000
V/V
输出电压
反馈电压
VFB
792
808
824
mV
反馈电流
IFB
0.1
50
nA
HM1682



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com