Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SD8079 Datasheet(PDF) 2 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

Part # SD8079
Description  Programmable voltage and current linear battery management chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHOUDING [SHOUDING Shouding Semiconductor]
Direct Link  http://shouding.net/
Logo SHOUDING - SHOUDING Shouding Semiconductor

SD8079 Datasheet(HTML) 2 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

  SD8079 Datasheet HTML 1Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 2Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 3Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 4Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 5Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 6Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 7Page - SHOUDING Shouding Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
SD8079
2
■ 引脚功能
TEMP(引脚1):将TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如果TEMP管脚的电压小于输入电压的30%或者大于输入
电压的60%,意味着电池温度过高或过低,则充电将被暂停。如果TEMP在输入电压的30%和60%之间,则电池故障状态将
被清除,充电将继续。如果希望屏蔽此功能,请将该PIN与GND相连。
ISET(引脚2):充电电流编程,充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为1%的接到地的电阻控制。在恒定充电电流
状态时,此端口提供1V的电压。在所有状态下,此端口电压都可以用下面的公式测算充电电流。
IBAT = (VISET/RISET) ×1000
ISET 端口也可用来关闭充电器。把编程电阻同地端分离可以通过上拉的 3µA 电流源拉高 ISET 端口电压。当达到 1.21V 的
极限停工电压值时,充当器进入停止工作状态,充电结束,输入电流降至 25µA。此端口夹断电压大约 2.4V。给此端口提供
超过夹断电压的电压,将获得 1.5 mA 的高电流。通过使 ISET 和地端结合,充电器回到正常状态。
GND(引脚 3):接地端,EXPOSED 管脚也需要跟引脚 3 相连。
VIN (引脚 4):提供正电压输入。为充电器供电。VCC 可以为 4.25V 到 6.5V 并且必须有至少 1µF 的旁路电容。如果 BAT
引脚端电压的 VCC 降到 30 mV 以内时,
进入停工状态,并使 BAT 电流降到 2 µA 以下。
BAT (引脚5):将电池的正端连接到此管脚。在电源电压低于电源电压过低锁存阈值或者睡眠模式,BAT管脚的电流小于
2
μA。BAT管脚向电池提供充电电流和恒压充电电压。
DONE(引脚6)
:当充电结束时,DONE管脚被内部开关拉到低电平,表示充电已经结束;否则DONE管脚处于高阻态。
CHRG(引脚7):当充电器向电池充电时,CHRG管脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则CHRG管脚处于高
阻态。
FB(引脚8):此管脚可以电池电压风压反馈脚,通过外部电阻精确调制恒压充电充电电压。
SD8079
可编程电压电流线性电池管理芯片
Shouding
■ 绝对最大额定值
参数
标号
最大额定值
单位
输入电压
Vcc
VSS-0.3~VSS+7
V
ISET 端电压
Vprog
VSS-0.3~Vcc+0.3
BAT 端电压
Vbat
Vss-0.3~6
DONE 端电压
Vdone
VSS-0.3~VSS+7
CHAG 端电压
Vchrg
VSS-0.3~VSS+7
BAT 端电流
Ibat
1500
mA
ISET 端电流
Iprog
1500
µA
工作外围温度
Topa
-40~+85
°C
存储温度
Tstr
-65~+125
注意: 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
http://www.sdw-tw.com
Dec.2012 Version 1.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com