Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4010 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4010
Description  Built-in PWM generator and power stage technology
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4010 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4010 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4010 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4010 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4010 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4010 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
7. 应用电路图
R1
10K
C1 10U
C2
10U
C3
103
HM4010
VDD
1
INR1
2
INR2
3
INC
4
SW
5
SW
6
GND
7
GND
8
L1
15UH
R2
20K
C4
100P
R3
4.7
VCC
1、 C3 电容采用耐压 100V 以上的 NPO 电容或者涤纶电容,薄膜电容。
2、 L1 是发射线圈,尽量采用多股线绕制以便减小谐振内阻,根据接收端线圈尺寸去绕制对应尺寸
和形状
3、 C1 电容尽量靠近芯片,到芯片 VIN 和 AGND 的走线尽量短和粗
4、 C3 电容两个焊盘和 L1 线圈两焊盘尽量靠近,走线尽量短和粗
5、 C3 电容一焊盘跟 L1 线圈相连那端,尽量靠近 L1 焊盘,走线尽量短和粗,C3 另外一焊盘尽量
靠近电源进入接地那个焊盘,走线也尽量短和粗
6、 R1,R2,C4,这三个器件尽量靠近芯片
7、 R2 和 C4 是调整 SW 端口的频率用,公式是:F=1/(2.7*R2*C4),因为电容的误差比较大,而
电阻的误差比较小,常用的有
1%精度的,所以在应用中要调整频率时,例如固定 C4=100P(用
NOP 材质),而去调整 R2 的阻值来调整频率。
8、 芯片的 SW 输出最高频率约 200K,如果 C4=100P,那么电阻 R2 的阻值不能小于 18K。
9、 R3 的左右是防止在芯片启动时把电源电压拉的太低,是做为限流作用。
HM4010
无线充电发射芯片



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com