Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4036 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4036
Description  Boost type battery charging integrated circuit with solar panel MPPT function
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4036 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4036 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
电气参数
(VIN=12V,TA=-40℃ 至 85℃,除非另有注明)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入电压范围
VIN
4.5
32
伏特
低电压锁存阈值
UVLO
4.4
伏特
工作电流
IVIN
VFB=1.3V,VSHDN=0V
700
825
950
微安
关断电流
IVINSD
SHDN=3V,VIN=12V
3.6
5.2
6.8
微安
SHDN=3V,VIN=30V
9
13
17
FB 管脚反馈电压
VREG
恒压充电模式
1.193
1.205
1.217
伏特
FB 管脚偏置电流
IFB
VFB=1.2V
60
300
纳安
BAT 管脚偏置电流
IBAT
关断状态或充电结束状态
80
微安
电流检测
VCS
恒流充电模式,
VCSP-VBAT
108
120
132
毫伏
充电结束阈值
Iterm
充电电流下降
16.6
%ICC
再充电阈值
VRE
电池电压下降
95.8
%VREG
过压阈值
Vov
BAT 管脚电压上升
1.05
1.083
1.116
VREG
过压释放阈值
Vclr
BAT 管脚电压下降
1.006
1.028
1.05
软启动时间
10
毫秒
电感电流过流阈值
VISW(OC) 测量ISW管脚电压
180
200
200
毫伏
SHDN管脚
SHDN输入高电平
VIH
2.3
6
伏特
SHDN输入低电平
VIL
0
0.5
伏特
SHDN管脚偏置电流
ISHDN
-
100
0
+
100
纳安
MPPT管脚
MPPT 调制电压
VMPPT
最大功率点跟踪
1.18
1.205
1.23
V
MPPT 偏置电流
IMPPT
-
100
0
+
100
nA
DRV管脚
输出电流
VDRV=4V
0.8
安培
吸收电流
VDRV=1V
1.5
安培
下降时间
tf
CDRV=2nF
25
纳秒
上升时间
tr
CDRV=2nF
32
纳秒
VCC管脚
输出电压
VCC
IVCC=0.1mA to 4mA,
VIN=5.5V to 32V
4.75
5.39
伏特
负载调制特性
IVCC=0.1mA to 4mA,
5
欧姆
输入电源调制特性
VIN=6V to 32V, IVCC=3mA
6
毫伏
输入电源抑制比
PSRR
IVCC=3mA,f=10kHz
-35
dB
启动时间
tSTART
VCC=0 to 4.5V,COUT=4.7uF
5
毫秒
振荡器
频率
fosc
285
330
375
KHz
最大占空比
Dmax
93
%
注:在上表中,
VREG 为所设置的恒压充电电压,ICC 为所设置的恒流充电电流。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com