Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4037 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4037
Description  5V input, double-section series lithium iron phosphate battery boost charging chip
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4037 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4037 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4037 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4037 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4037 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4037 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4037 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4037 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4037 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4037 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号
参数
条件
最小值 典型值 最大值
单位
VCC
输入电源电压
●
5
V
ICC
输入电源电流
待机模式(充电终止)
停机模式(
RPROG 未连接,
VCC<VBAT,或 VCC<VUV)
●
●
1.2
1.2
A
A
VFLOAL
稳定输出(浮充)电压
IBAT
BAT 引脚电流:
(电流模式测试条件是
VBAT=6.8V)
RPROG=
,电流模式
RPROG=
,电流模式
待机模式,
VBAT=
V
停机模式(
RPROG 未连接)
睡眠模式,
VCC=0V
●
●
●
0
-
2.5
±
1
-
1
-
6
±
2
-
2
mA
mA
μ
A
μ
A
μ
A
ITRIKL
涓流充电电流
VBAT<VTRIKL,RPROG=
●
mA
VTRIKL
涓流充电门限电压
RPROG=
,
VBAT上升
V
VUV
VCC 欠压闭锁门限
从
VCC 低至高
●
3.4
V
IBAT
C/10 终止电流门限
RPROG=
RPROG=
●
●
70
mA
mA
VPROG
PROG 引脚电压
RPROG=2K ,电流模式
●
0.9
1.0
1.1
V
CHRG
V
引脚输出低电压
CHRG
I
=5mA
0.3
0.6
V
Δ
VRECHRG
再充电电池门限电压
VFLOAT-VRECHRG
300
mV
TLIM
限定温度模式中的结温
150
℃
RON
功率
FET“导通”电阻
650
mΩ
(在
VCC 与 BAT 之间)
符号
参数
条件
最小值 典型值 最大值
单位
VCC
输入电源电压
●
5
V
ICC
输入电源电流
待机模式(充电终止)
停机模式(
RPROG 未连接,
VCC<VBAT,或 VCC<VUV)
●
●
A
A
VFLOAL
稳定输出(浮充)电压
V
IBAT
BAT 引脚电流:
(电流模式测试条件是
VBAT= V)
RPROG= 2K ,电流模式
RPROG=
,电流模式
待机模式,
VBAT=
V
停机模式(
RPROG 未连接)
睡眠模式,
VCC=0V
●
●
●
0
550
734
-
2.5
±
1
-
1
-
6
±
2
-
2
mA
mA
μ
A
μ
A
μ
A
ITRIKL
涓流充电电流
VBAT<VTRIKL,RPROG=
●
100
mA
VTRIKL
涓流充电门限电压
RPROG=
,
VBAT上升
V
VUV
VCC 欠压闭锁门限
从
VCC 低至高
●
V
IBAT
C/10 终止电流门限
RPROG=
RPROG=
●
●
70
100
mA
mA
VPROG
PROG 引脚电压
RPROG=
,电流模式
●
0.9
1.0
1.1
V
CHRG
V
引脚输出低电压
CHRG
I
=5mA
0.3
0.6
V
Δ
VRECHRG
再充电电池门限电压
VFLOAT-VRECHRG
mV
TLIM
限定温度模式中的结温
150
℃
RON
功率
FET“导通”电阻
650
mΩ
(在
VCC 与 BAT 之间)
1.5K
1.5K
2K
1.5K
2K
1.2
4.2
4.35
4.5
7.2
VFB
VFB
反馈电压
0℃≤TA≤85℃,
0℃≤TA≤85℃,
0.6
V
FOSC
FOSC
开关频率
1.0
MHz
0.6
1.0
VFB
VFB= 0.6V or Vout
V = 100%
反馈电压
开关频率
0.6V or
100%
out
3.4
7.128
7.2
7.272
0℃≤TA≤85℃,
R1= 0欧
0℃≤TA≤85℃,
R1= 1K
0℃≤TA≤85℃,
R1= 2K
0℃≤TA≤85℃,
R1= 3K
●
●
0℃≤TA≤85℃,
R1= 0欧
0℃≤TA≤85℃,
R1= 1K
0℃≤TA≤85℃,
R1= 2K
0℃≤TA≤85℃,
R1= 3K
●
●
V
7.168
7.24
7.312
V
7.208
7.28
7.352
V
7.248
7.32
7.392
7.128
7.272
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
100
7.2
6.8
7.168
7.24
7.312
7.208
7.28
7.352
7.248
7.32
7.392
4.2
100
300
7.2
4.35
4.5
550
734
m
m
m
m
1.2
1.2
1.2
HM4037



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com