Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4058DR Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4058DR
Description  High withstand voltage 1A linear lithium ion battery charger
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4058DR Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4058DR Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4058DR Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4058DR Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4058DR Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4058DR Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4058DR Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4058DR Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4058DR Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4058DR Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
_____________________ 典型应用
图
2
____完整的充电循环(1000mAh 电池)
图
1
___________________应用提示
芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较
大充电电流的前提。
DFN-8L封装的外形尺寸较小,出于对芯片
的散热考虑,
PCB板的布局需特别注意。由此可
以最大幅度的增加可使用的充电电流,这一点非
常重要。用于耗散
IC所产生的热量的散热通路从
芯片至引线框架,并通过底部的散热片到达
PC
板铜面。
PC板的铜箔作为IC的主要散热器,其
面积要尽可能的宽阔,并向外延伸至较大的铜箔
区域,以便将热量散播到周围环境中。
在
PC放置过孔至内部层或背面层在改善充
电器的总体热性能方面也是有显著效果,见图
3。
在
PCB板
位置,放置
1.5*2.0mm的方
形
PAD作为
的散热片,并且在
PAD上
放置
2个0.8mm孔径、1.2mm孔间距的过孔作为
散热孔。芯片焊接时将焊锡从
PCB背面层灌进,
使
底部自带散热片与
PCB板散热片有
效连接,从而保证
的高效散热。芯片
的高效散热是保证芯片长时间维持较大充电电
流的前提。
图
3
当进行
PC 板布局设计时,电路板上与充电 IC
无关的其他热源也需予以考虑,因为它们的自身
温度将对总体温升和最大充电电流有所影响。
高耐压
1A线性锂离子电池充电器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com