Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4077 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4077
Description  4A, 12V lead-acid battery charge management IC with solar cell maximum power point tracking
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4077 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4077 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4077 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4077 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4077 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4077 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4077 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4077 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4077 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4077 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
电气特性:
(
VCC=15V,TA=-40℃ 到 85℃,除非另有注明)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入电压范围
VCC
6.6
30
V
低电压锁存阈值
UVLO
4
5.2
6.5
V
芯片工作电流
IVCC
VBAT ﹥VOC
0.7
1.0
1.3
mA
恒流充电模式
113
120
127
电流检测电压
(VCSP-VBAT)
VCS
涓流充电模式
11
21
31
mV
流入
BAT 管脚电流
IBAT
VBAT=12V
5
10
15
uA
涓流充电阈值
VPRE
电池端电压上升
75%
浮充电调制电压
VFLOAT
浮充电模式
91.57%
再充电阈值
VRE
电池端电压下降
83.95%
电池电压上升,非浮充模式
1.05
1.07
1.09
过压阈值
Vov
电池电压上升,浮充模式
0.96
0.98
1.0
电池电压下降,非浮充模式
0.96
0.98
1.0
过压释放阈值
Vclr
电池电压下降,浮充模式
0.913
0.933
0.953
VOC
(注 1)
过充电模式
电池端调制电压
VOC
过充电模式
14.58
14.8
15.02
V
浮充电模式
电池端调制电压
VFLOAT
浮充电模式
13.35
13.55
13.75
V
MPPT 管脚
MPPT 调制电压
VMPPT
最大功率点跟踪
1.18
1.205
1.23
V
MPPT 偏置电流
IMPPT
-
100
0
+
100
nA
CHRG 管脚
CHRG管脚下拉电流
ICHRG
VCHRG=1V,恒流充电模式
7
12
18
mA
CHRG管脚漏电流
ILK1
VCHRG=25V,浮充电模式
1
uA
DONE 管脚
管脚下拉电流
IDONE
VDONE=1V,浮充电模式
7
12
18
mA
管脚漏电流
ILK2
VDONE=25V,恒流充电模式
1
uA
振荡器
频率
fosc
240
300
360
kHZ
最大占空比
Dmax
94
%
睡眠模式
睡眠模式阈值
(测量VCC-VBAT)
VSLP
VCC下降
VBAT=12V
0.0
0.05
0.1
V
睡眠模式释放阈值
(测量VCC-VBAT)
VSLPR
VCC上升
VBAT=12V
0.2
0.32
0.46
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com