Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4082 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4082
Description  HM4082 Single/Dual Linear Lithium Battery Charger Control Circuit
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4082 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4082 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4082 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4082 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4082 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4082 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4082 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4082 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4082 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4082 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
4
存储温度……………………………-60℃to +150℃
6、HM4082 推荐工作条件
表 6.1、HM4082 推荐工作条件
参数
最小值
典型值
最大值
单位
备注
电源电压
4.5
5.0
6.5
V
单节电池充电
电源电压
8.8
10.0
12
V
双节电池充电
环境温度
-20
70
℃
7、HM4082 性能参数
表 7.1、HM4082 性能参数(一节电池,Ta=25℃)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
上电复位电压
上电复位
VPOR
3.6
V
Standby 模式
VOUT 漏电流
VBAT=3.7V
20
uA
VOUT 悬空、PDN=0
100
uA
VIN 电源电流
VOUT 悬空、PDN=1 或悬空
1
mA
电压调整
输出电压
4.158
4.20
4.242
V
Dropout 电压
200
mV
充电电流
恒流充电电流 A
Icc
VRREF>1.3V、VBAT=3.7V
540
600
660
mA
预充电电流 A
Ipre
VRREF>1.3V、VBAT=2.0V
75
mA
恒流充电电流 B
Icc
VRREF<0.4V、VBAT=3.7V
100
mA
预充电电流 B
Ipre
VRREF<0.4V、VBAT=2.0V
12
mA
恒流充电电流 C
Icc
RREF=35K、VBAT=3.7V
600
mA
预充电电流 C
Ipre
RREF=35K、VBAT=2.0V
75
mA
再充电、预充电电压
预充电阈值电压
Vpre
2.8
3.0
3.2
V
再充电阈值电压
Vrhg
4.10
V
温度监测
低温阈值电压
高温阈值电压
折返阈值
85
100
115
℃
折返电流增益
100
mA/℃
振荡器
振荡频率
CREF=20nF
333
Hz
振荡周期
CREF=20nF
2.4
3.0
3.6
mS
逻辑电平
逻辑高电平
VH
2
V
HM4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com