Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4086 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4086
Description  1 amp lithium titanate battery charge management IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4086 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4086 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4086 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
管脚功能描述
序号
名称
功能描述
1
CELL
电池串联数量设置端。CELL管脚接低电平时,对单节钛酸锂电池充电,
恒压充电电压为2.75V,可向上调整;CELL管脚接高电平时,对两节钛酸
锂电池充电,恒压充电电压为5.5V,可向上调整。
2
ISET
恒流充电电流设置和充电电流监测端。从
ISET管脚连接一个电阻到地可以
设置充电电流。在涓流充电状态,
ISET管脚的电压被调制在0.12V;在恒
流充电阶段,此管脚的电压被调制在
1.205V。在充电状态的所有模式,此
管脚的电压都可以根据下面的公式来监测充电电流:
ICH = (VISET×1011)/RISET
3
GND
电源地
4
VIN
输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源。当
VIN与BAT
管脚的电压差小于
10mv时,HM4086将进入低功耗的睡眠模式,此时BAT
管脚的电流小于
3uA。
5
BAT
电池连接端。将电池的正极连接到此管脚。
BAT管脚向电池提供充电电流
和恒压充电电压。
6
充电结束状态指示端。漏极开路输出。当充电电流小于所设置的恒流充电
电流的
10%时,
管脚被内部开关拉到低电平,表示充电已经结束;否
则
管脚处于高阻态。
当不用充电结束状态指示时,可将此管脚接地。
7
充电状态指示端。漏极开路输出。当
HM4086处于充电状态时,
管脚
被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则
管脚处于高阻态。
当不用充电结束状态指示时,可将此管脚接地。
8
FB
电池电压
Kelvin检测输入端。此管脚可以Kelvin检测电池正极的电压,从
而精确调制恒压充电时电池正极的电压,避免了从电池的正极到
HM4086
的
BAT管脚之间的导线电阻或接触电阻等分布电阻对充电的影响。如果在
FB管脚和BAT管脚之间接一个电阻,可以向上调整恒压充电电压。
9
EP
SOP8/PP封装的散热片。 将此散热片接地。
极限参数
管脚电压
………………………-0.3V to 6.5V
最高结温
….…….………………150℃
BAT 管脚短路持续时间…………………连续
工作温度
….……..……-40℃ to 85℃
静电放电
(HBM)……………………….…2KV
存储温度
…........……-65℃ to 150℃
热阻
(SOP8/PP)…………...………………TBD
焊接温度(
10 秒)………..…..260℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下
工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
HM4086



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com