Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5807 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5807
Description  Synchronous charge and discharge mobile power SOC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5807 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5807 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5807 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5807 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5807 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5807 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5807 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Ver1.0
4
深圳市天源中芯半导体有限公司
应用说明
充电模式
如果充电之前锂离子电池电压低于
2.9V,为了保护电池,
HM5807 工 作 在 涓 流 充 电 模 式 , 此 时 充 电 电 流 为
150mA;当电池电压达到 2.9V 以后,
进入恒
流充电模式,以设定的电流给电池充电;当电池电压达
到
4.2V 后,HM5807 工作在恒压充电模式,此时输出
电压恒定,充电电流逐渐减小,当充电电流减小为
150mA
时,充电过程结束。
负载检测与低功耗智能待机
负载插入时
HM5807 可以自动检测到负载并开启升压
电路工作。当负载拔掉,经过
16S 延时,升压电路关闭,
IC 进入低电流待机模式。
放电指示
放电时,
LED1~LED4 根据电池电压指示当前电量,当
电池电压低于
3.05V 时,LED1 会以 2HZ 频率快闪进行
低电提示。
手电照明输出
SWT 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,3.7V 时可以驱
动电流为
50mA , 也可以串联电阻来减小手电筒的电流,
SWT 同时也是按键开关脚,如果长按 S1 键 1.5S,手电筒
打开,再次长按
S1 键 1.5S 手电筒输出关闭。
电池低压保护
启动时,当
BAT 电压大于 3.2V 时,升压电路开始工作,
工作过程中如果电池电压低于
3.05V,则 LED1 会以 2HZ
频率快闪提醒电量较低,当电池电压低于
2.9V,则放电
输出关闭,
HM5807 进入低电流待机模式。
温度保护
HM5807 内部集成了温度反馈环路,充电或放电时,如
果芯片内部的温度升高到
110℃,充电电流或放电电流会
随着芯片内部的温度升高而降低,从而减小系统功耗,
抑制温升,保护芯片不被高温损坏,如果芯片温度升高
到
140℃时,强行将芯片关断,等到芯片温度降低到
110℃时再重新恢复工作。
保护功能
HM5807 集成了过充保护、过放保护、温度保护、输出
过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重保护机
制,也可以额外再加一颗
DW01 对系统进行双重保护。
元件选择
1、OUT 输出电容选择质量较好的低 ESR 的贴片电容,
否则会影响输出纹波;
2、电感 L1 的饱和电流需大于 5A,否则因电感饱和可能
会导致芯片工作不正常;
3、R2 用于限制手电筒电流,根据实际需要选择或短路;
PCB 设计参考
1、IC 下面敷铜接 GND,地线铺开面积要尽量大,其它
不重要的线都可以绕开以满足地线需要;
2、BAT 电容 C3 既要靠近芯片 BAT 脚又要靠近电感, 或
者在芯片
BAT 脚和电感旁边各放置一个 10uF 的电容;
BAT 电容的地线尽量接在大面积地线上,不要经过较小
的地线再到芯片和大面积地;
3、VDD 电容 C1 要靠近芯片 VDD 脚,其地线尽量接在
大面积地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积
地;
4、OUT 输出电容 C2 尽量靠近芯片,其地线尽量接在大
面积地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积地;
5、电感需靠近 BAT 电容 C3,电感和电容 C3 以及芯片
尽量在同一层而不要过过孔,电感到
SW 的走线尽量短
而粗。
HM5807
同步充放电移动电源
SOC



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com