Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5822 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5822
Description  Mobile power / charging treasure
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5822 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5822 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5822 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5822 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5822 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5822 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5822 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5822 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5822 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
4/8
TloadD
自动关机负载延时间
S
6.5
8
9.5
Tuvd
负载过流检测时间
输出持续低于 4.2V
ms
3
4
5
Tocd
负载短路检测时间
输出持续低于 2V
uS
120
180
240
Iq
静态电流
BTP=3.6V
uA
20
其他参数
Rdsonp
PMOS 管内阻
mΩ
50
Rdsonp
NMOS 管内阻
mΩ
40
Ilight
LED 手电电流
BTP=4.2V,Vlight=3.0V
mA
50
Iled
LED 指示灯电流
BTP=3.6V,Vled=2.4V
mA
3.0
OTP
过温保护
degC
150
OTP_HYS
迟滞
degC
30
功能及参数
充电管理模块
1.待机状态时,充电器插入马上进入充电状态,
如在刚启动升压时马上插入充电器,需智能转换放
/
充电模式,等待
4 秒左右就可显示进入充电状态;
2.三段式充电: 涓流、恒流、恒压充电;
3. 同步 2.1A 恒流充电技术,效率高达 95%;
4. 电池电压低于 2.8V 具有预充电功能(电流=
Ich*10%);
5.支持对 0V 电池充电;
6. 充电输入具有 OVP 保护,充电输入电压超过
Vovp_ch 后关闭充电,瞬间可耐压 9V;
7. 充电采用了智能温控技术, 芯片结温超过 120℃
电流随温度的升高而降低,温度达到
150℃时,充电
电流可以降为
0;
升压模块
1. 同步整流升压,转换效率高达 94%;
2. 升压输出采用 CC/CV 模式;
3. 输出电压大于 5.8V 后进行过压保护,当输出电
压下降到
5.4V 后,自动恢复;
4. 具有过流保护与短路保护功能,通过插拔负载自
动解除,也可以通过开关解除保护
;
5. 开关频率 1MHZ,可以降低电感和电容成本;
6. 单击按键启动升压,长按按键关机进入待机模式;
7. 当负载插入时自动启动升压,当输出负载电流小
于
80mA 延时 8 秒自动进入待机模式;
8. 放电过程如果温度达到 150℃时,则过热保护,
自动关闭输出进入待机模式
;
HM5822



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com