Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5827 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5827
Description  Mobile power management solution
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5827 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5827 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5827 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5827 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5827 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5827 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5827 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
功能及参数
充电管理模块
1.待机状态时,充电器插入马上进入充电状态;
在刚升压时插入充电器,等待几秒就能进入充
电状态.
2.标准充电电流为 0.7A
3.电池电压低于 2.8V 具有预充电功能(电流
=Ich*10%)
4.支持对 0V 电池充电
5.三段式充电: 涓流、恒流、恒压充电
6.充电电流随温度的升高而降低, 130℃的时候开
始降低;
升压模块
1.负载插入自动启动升压,当输出负载小于
80mA 时延迟 4 秒自动进入待机模式
2.同步整流升压,最高达 91%的转换效率,输出
空载电压 5.1V
3.Vbat>3.6V 时,输出带载电压不低于 4.8V 能提
供超过 0.7A 的输出能力
4.输出电压大于 5.8V 后进行过压保护,当输出
电压下降到 5.6V 后,自动恢复
5.具有输出过流保护与短路保护功能,通过插拔
负载自动解除
6.开关频率 1MHz
边充边放自动转换模块
1.支持边充边放,即外部充电器同时给手机充
电,也给移动电源充电
2.在升压的过程中,自动侦测外部充电器是否插
入,侦测到充电器插入后,根据外部电流大小
自动分配电流给移动电源、手机进行充电,如
果移除充电器,则自动启动升压
充放电指示灯
1.充电时指示灯 LED 闪烁,充满后 LED 亮;
2.电量足时插上手机充电过程中指示灯 LED
亮,拔掉手机 8 秒后 LED 指示灯熄灭。
3.放电时如果电池电压低于 3.2V,则指示灯
LED 闪烁,直到 2.95V 欠压关机;在电池电压
升为 3.2V 前,插入负载 LED 指示灯会闪烁8
秒,但升压不会启动。
单端口放电时充电器检测
1. 手机充电过程中,系统会在输出端产生一个周期
2 秒,脉宽 4mS 的充电器检测信号;
2. 当没有充电器插入时,在 4mS 脉冲处,输出电压
降低到 4.7V,判别外部未插入充电器。
3. 当充电器插入时,在 4mS 脉冲处,输出电压大于
4.7V 时,判别充电器插入,系统自动进入边充边放
状态。
4mS
2S
4mS
2S
5.1V
4.7V
升压断线检测
充电
充电器
插入
PCB LAYOUT 参考
C1,C2 要紧靠芯片 2mm 以内,并且到芯片管脚
的连线尽量短;为防止 L1 的热量影响芯片,L1
可稍远点在 5-10mm 左右,用粗线连接。
移动电源管理方案
HM5827



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com