Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5828 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5828
Description  Mobile power management solution
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5828 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5828 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5828 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5828 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5828 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5828 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5828 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
功能及参数
充电管理模块
1.充电电流内部设定为 0.8A
2.电池电压低于 2.8V 具有预充电功能(电流
=Ich*10%)
3.支持对 0V 电池充电
4.三段式充电: 涓流、恒流、恒压充电
5.充电电流随温度的升高而降低, 130℃的时候开
始降低;
升压模块
1.待机状态检测负载大于 10uA(典型值)电流
时自动启动升压,当输出负载小于 60mA 时(典
型值)延迟 8 秒自动进入待机模式
2.同步整流升压,最高达 91%的转换效率,输出
电压固定 5.1V
3.输出电流超过 0.8A 后开始降电压
4.输出电压大于 5.8V 后进行过压保护,当输出
电压下降到 5.4V 后,自动恢复
5.具有输出过流保护与短路保护功能,通过插拔
负载自动解除
6.开关频率 1MHz
7.放电过程如果温度达到 150 度时,则过热保护
自动关闭输出进入待机。
边充边放自动转换模块
1.支持边充边放,即外部充电器同时给手机充
电,也给移动电源充电
2.在升压的过程中,自动侦测外部充电器是否插
入,侦测到充电器插入后,根据外部电流大小
自动分配电流给移动电源、手机进行充电
3.如果移除充电器,则自动启动升压
充放电指示灯
1.充电时指示灯 LD1,LD2 交替闪烁,充满后指
示灯 LD2 亮;
2.电量足时插上手机充电过程中指示灯 LD2
亮,拔掉手机 8 秒后 LD2 指示灯熄灭。
3.放电时如果电池电压低于 3.2V,则指示灯 LD2
闪烁,直到 2.95V 欠压关机;在电池电压升为
3.2V 前,插入负载 LD2 指示灯会闪烁8秒,但
升压不会启动。
4.LD1 不接,则为单 LED 灯模式。
单端口放电时充电器检测
1.手机充电过程中,系统会在输出端产生一个周
期 2 秒,脉宽 4mS 的充电器检测信号;
2.当没有充电器插入时,在 4mS 脉冲处,输出
电压降低到 4.7V,判别外部未插入充电器。
3.当充电器插入时,在 4mS 脉冲处,输出电压
大于 4.7V 时,判别充电器插入,系统自动进入
边充边放状态。
PCB LAYOUT 参考
C1,C2 要紧靠芯片 2mm 以内,并且到芯片管脚的走
线尽量短;为防止 L1 的热量影响芯片,L1 可稍远点
在 5-10mm 左右,用粗线连接
4mS
2S
4mS
2S
5.1V
4.7V
升压断线检测
充电
充电器
插入
方案
移动电源管理方案
HM5828



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com